Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

6116LA90DB Arkusz danych (PDF) - Renesas Technology Corp

6116LA90DB Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
Numer części 6116LA90DB
Pobierz  6116LA90DB Pobierz
Rozmiar pliku   185.12 Kbytes
Page   13 Pages
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Szczegółowy opis CMOS Static RAM 16K (2K x 8-Bit)

6116LA90DB Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
6116LA90DB Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

Numer części 6116LA90DB
Pobierz  6116LA90DB Click to download

Rozmiar pliku   185.12 Kbytes
Page   13 Pages
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Szczegółowy opis CMOS Static RAM 16K (2K x 8-Bit)

6116LA90DB Arkusz danych (HTML) - Renesas Technology Corp


6116LA90DB Szczegóły Produktu

◆ High-speed access and chip select times
– Commercial: 15/20/25ns (max.)
– Industrial: 20/25ns (max.)
– Military: 20/25/35/45/55/70/90/120/150ns (max.)
◆ Low-power consumption
◆ Battery backup operation
– 2V data retention voltage (LA version only)
◆ Produced with advanced CMOS high-performance technology
◆ CMOS process virtually eliminates alpha particle soft-error rates
◆ Input and output directly TTL-compatible
◆ Static operation: no clocks or refresh required
◆ Available in ceramic 24-pin DIP, ceramic and plastic 24-pin Thin
Dip and 24-pin SOIC
◆ Military product compliant to MIL-STD-833, Class B
◆ Industrial temperature range (–40°C to +85°C) is available
for selected speeds
◆ Green parts available, see ordering information




Podobny numer części - 6116LA90DB

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Integrated Device Techn...
6116LA15SOGI8 IDT-6116LA15SOGI8 Datasheet
87Kb / 11P
High-speed access and chip select times
6116LA15TPGI8 IDT-6116LA15TPGI8 Datasheet
87Kb / 11P
High-speed access and chip select times
6116LA20SOGI8 IDT-6116LA20SOGI8 Datasheet
87Kb / 11P
High-speed access and chip select times
6116LA20TPGI8 IDT-6116LA20TPGI8 Datasheet
87Kb / 11P
High-speed access and chip select times
6116LA25SOGI8 IDT-6116LA25SOGI8 Datasheet
87Kb / 11P
High-speed access and chip select times
More results


Podobny opis - 6116LA90DB

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sharp Corporation
LH5116 SHARP-LH5116 Datasheet
87Kb / 10P
CMOS 16K (2K x 8) Static RAM
LH5116S SHARP-LH5116S Datasheet
58Kb / 7P
CMOS 16K (2K x 8) Static RAM
logo
Winbond
W24129A WINBOND-W24129A Datasheet
199Kb / 9P
16K X 8 HIGH-SPEED CMOS STATIC RAM
logo
Integrated Device Techn...
IDT6116SA IDT-IDT6116SA Datasheet
111Kb / 11P
CMOS STATIC RAM 16K (2K x 8 BIT)
IDT6167SA IDT-IDT6167SA Datasheet
63Kb / 8P
CMOS STATIC RAM 16K (16K x 1-BIT)
logo
Intersil Corporation
HM-65162 INTERSIL-HM-65162 Datasheet
42Kb / 7P
2K x 8 Asynchronous CMOS Static RAM
March 1997
logo
Cypress Semiconductor
CY7C128A CYPRESS-CY7C128A Datasheet
217Kb / 9P
2K x 8 Static RAM
logo
Intersil Corporation
HM-65162883 INTERSIL-HM-65162883 Datasheet
213Kb / 9P
2K x 8 Asynchronous CMOS Static RAM
March 1997
logo
List of Unclassifed Man...
SRM2017C ETC1-SRM2017C Datasheet
336Kb / 6P
CMOS 16K-BIT STATIC RAM
logo
Cypress Semiconductor
CY7C128A CYPRESS-CY7C128A_06 Datasheet
270Kb / 9P
2K x 8 Static RAM
More results




O Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp jest japońską firmą półprzewodników, która zapewnia szeroką gamę mikrokontrolerów, systemów i urządzeń analogowych i energetycznych dla różnych zastosowań na rynkach motoryzacyjnych, przemysłowych i konsumenckich.
Firma została utworzona w 2010 roku poprzez połączenie NEC Electronics Corporation i Renesas Technology Corporation.
Renesas jest jednym z największych dostawców mikrokontrolerów na świecie i jest znany ze swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwoju zaawansowanych technologii w obszarach takich jak Internet of Things (IoT), sztuczna inteligencja (AI) i elektronika motoryzacyjna.
Firma prowadzi działalność w ponad 20 krajach, a jej produkty są wykorzystywane w szerokim zakresie aplikacji.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com