Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

S202MC0.5 Arkusz danych (PDF) - ABB

S202MC0.5 Datasheet PDF - ABB
Numer części S202MC0.5
Pobierz  S202MC0.5 Pobierz
Rozmiar pliku   470.92 Kbytes
Page   10 Pages
Producent  ABB [ABB]
Strona internetowa  http://www.abb.com
Logo ABB - ABB
Szczegółowy opis Protecta - Type B Distribution Boards TP & N Distribution Boards

S202MC0.5 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
S202MC0.5 Datasheet PDF - ABB

Numer części S202MC0.5
Pobierz  S202MC0.5 Click to download

Rozmiar pliku   470.92 Kbytes
Page   10 Pages
Producent  ABB [ABB]
Strona internetowa  http://www.abb.com
Logo ABB - ABB
Szczegółowy opis Protecta - Type B Distribution Boards TP & N Distribution Boards

S202MC0.5 Arkusz danych (HTML) - ABB


S202MC0.5 Szczegóły Produktu

General Description
• Constructed to BS EN60439 part 1 & 3 • IP Ingress protection IP41BSEN60529
• Enclosure finished in RAL7035 • 4 - 24 TP&N ways
• Busbar rated 250A • Fault level 35kA
• Voltage rating at 230/400v 50Hz • Earth and neutral terminals included
• Integral door latch with key • Reversible door
• Security Lock is also available (please ask)
• Incoming devices up to 250A mounted in the board




Podobny numer części - S202MC0.5

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ABB
S202MC16 ABB-S202MC16 Datasheet
68Kb / 4P
Miniature Circuit Breaker - S200M - 2P - C
More results


Podobny opis - S202MC0.5

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Motorola, Inc
AN2001 MOTOROLA-AN2001 Datasheet
1Mb / 20P
Designing Expansion Boards
logo
Analog Devices
ADP1712 AD-ADP1712 Datasheet
254Kb / 8P
evaluation boards
REV. 0
logo
Intel Corporation
D820LP INTEL-D820LP Datasheet
48Kb / 17P
Desktop Boards
logo
fujitsu semiconductor
FTP-62ADSL000 FUJITSU-FTP-62ADSL000 Datasheet
327Kb / 10P
interfa ce boards
logo
List of Unclassifed Man...
604-6 ETC2-604-6 Datasheet
385Kb / 1P
TERMINAL BOARDS & STRIPS
15130 ETC2-15130 Datasheet
385Kb / 1P
TERMINAL BOARDS & STRIPS
logo
Taoglas antenna solutio...
DTAD.01.A.50 TAOGLAS-DTAD.01.A.50_17 Datasheet
1Mb / 25P
Compact Evaluation Boards
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX98050EVSYS MAXIM-MAX98050EVSYS Datasheet
2Mb / 25P
Two MAX98050 Development Boards (DEV Boards)
319-100629; Rev 0; 11/20
logo
STMicroelectronics
STM32 STMICROELECTRONICS-STM32 Datasheet
3Mb / 26P
STM32 development boards
logo
List of Unclassifed Man...
HK-4 ETC-HK-4 Datasheet
247Kb / 1P
terminals for boards
More results




O ABB


ABB is a multinational corporation headquartered in Zurich, Switzerland. ABB is a technology leader in electrification products, robotics and motion, industrial automation, and power grids, serving customers in utilities, industry, and transport & infrastructure globally.

ABB has a wide range of products and services, including power and automation technologies, which help customers to improve energy efficiency, productivity, and safety. ABB's products include transformers, switchgear, motors, drives, robotics, and various other automation products. The company also provides services such as maintenance, retrofits, and digital solutions to help customers optimize their operations.

ABB has a presence in more than 100 countries, with over 100,000 employees worldwide. The company was founded in 1988 through the merger of ASEA AB and BBC Brown Boveri AG.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com