Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

R5F11W68ASM#30 Arkusz danych (PDF) - Renesas Technology Corp

R5F11W68ASM#30 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
Numer części R5F11W68ASM#30
Pobierz  R5F11W68ASM#30 Pobierz
Rozmiar pliku   264.18 Kbytes
Page   31 Pages
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Szczegółowy opis RENESAS MCU

R5F11W68ASM#30 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
R5F11W68ASM#30 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

Numer części R5F11W68ASM#30
Pobierz  R5F11W68ASM#30 Click to download

Rozmiar pliku   264.18 Kbytes
Page   31 Pages
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Szczegółowy opis RENESAS MCU

R5F11W68ASM#30 Arkusz danych (HTML) - Renesas Technology Corp


R5F11W68ASM#30 Szczegóły Produktu

Ultra-low power consumption technology
● VDD = single power supply voltage of 2.0 to 5.5 V
(Use this product within the voltage range from 2.25 to
5.5 V because the detection voltage (VSPOR) of the
selectable power-on-reset (SPOR) circuit should also be considered.)
● HALT mode
● STOP mode
RL78 CPU core
● CISC architecture with 3-stage pipeline
● Minimum instruction execution time: Can be changed
from high speed (0.05 μs: @ 20 MHz operation with
high-speed on-chip oscillator) to low speed (1.0 μs: @1 MHz operation)
● Address space: 1 MB
● General-purpose registers: 8-bit register × 8
● On-chip RAM: 512 B to 1 KB Code flash memory
● Code flash memory: 4 KB to 8 KB
● On-chip debug function
High-speed on-chip oscillator
● Select from 20 MHz, 10 MHz, 5 MHz, 2.5 MHz, and 1.25 MHz
● High accuracy: ±2.0% (VDD = 2.0 to 5.5 V, TA = 20 to +85°C)




Podobny numer części - R5F11W68ASM#30

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Renesas Technology Corp
R5F110ME RENESAS-R5F110ME Datasheet
1Mb / 153P
RENESAS MCU
R5F110ME RENESAS-R5F110ME Datasheet
153Kb / 17P
PG-FP5
R5F110MEA RENESAS-R5F110MEA Datasheet
1Mb / 153P
Ultra-Low Power Technology
R5F110MEAFB RENESAS-R5F110MEAFB Datasheet
1Mb / 154P
RENESAS MCU
Rev.2.40 Dec 22, 2023
R5F110MEG RENESAS-R5F110MEG Datasheet
1Mb / 153P
Ultra-Low Power Technology
More results


Podobny opis - R5F11W68ASM#30

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Renesas Technology Corp
32C8B RENESAS-32C8B Datasheet
1Mb / 69P
RENESAS MCU
R32C118A RENESAS-R32C118A_15 Datasheet
940Kb / 132P
RENESAS MCU
RL78 RENESAS-RL78_15 Datasheet
1Mb / 153P
RENESAS MCU
RL78G1G RENESAS-RL78G1G_15 Datasheet
775Kb / 70P
RENESAS MCU
R32C151 RENESAS-R32C151_15 Datasheet
774Kb / 122P
RENESAS MCU
R8C33C RENESAS-R8C33C_15 Datasheet
528Kb / 56P
RENESAS MCU
R8C36W RENESAS-R8C36W_15 Datasheet
631Kb / 71P
RENESAS MCU
M16C5LD RENESAS-M16C5LD_15 Datasheet
673Kb / 88P
RENESAS MCU
R8C3GM RENESAS-R8C3GM_15 Datasheet
530Kb / 56P
RENESAS MCU
R8C3JM RENESAS-R8C3JM_15 Datasheet
543Kb / 57P
RENESAS MCU
More results




O Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp jest japońską firmą półprzewodników, która zapewnia szeroką gamę mikrokontrolerów, systemów i urządzeń analogowych i energetycznych dla różnych zastosowań na rynkach motoryzacyjnych, przemysłowych i konsumenckich.
Firma została utworzona w 2010 roku poprzez połączenie NEC Electronics Corporation i Renesas Technology Corporation.
Renesas jest jednym z największych dostawców mikrokontrolerów na świecie i jest znany ze swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwoju zaawansowanych technologii w obszarach takich jak Internet of Things (IoT), sztuczna inteligencja (AI) i elektronika motoryzacyjna.
Firma prowadzi działalność w ponad 20 krajach, a jej produkty są wykorzystywane w szerokim zakresie aplikacji.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com