Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

R5F5671EDDLE Arkusz danych (PDF) - Renesas Technology Corp

R5F5671EDDLE Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
Numer części R5F5671EDDLE
Pobierz  R5F5671EDDLE Pobierz
Rozmiar pliku   2409.3 Kbytes
Page   179 Pages
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Szczegółowy opis Renesas MCUs

R5F5671EDDLE Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
R5F5671EDDLE Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

Numer części R5F5671EDDLE
Pobierz  R5F5671EDDLE Click to download

Rozmiar pliku   2409.3 Kbytes
Page   179 Pages
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Szczegółowy opis Renesas MCUs

R5F5671EDDLE Arkusz danych (HTML) - Renesas Technology Corp


R5F5671EDDLE Szczegóły Produktu

120-MHz 32-bit RX MCU, on-chip double-precision FPU, 707 CoreMark,
up to 2-MB flash memory (supporting the dual bank function), 384-KB SRAM,
various communications interfaces, including SD host interface, Quad SPI, and CAN, Capacitive touch sensing unit, 12-bit A/D converter, RTC, Encryption function, Serial sound interface, Remote control signal receiver

■ 32-bit RXv3 CPU core
 Maximum operating frequency: 120 MHz
Capable of 707 CoreMark in operation at 120 MHz
 Double-precision 64-bit IEEE-754 floating point
 A collective register bank save function is available.
 Supports the memory protection unit (MPU)
 JTAG and FINE (one-line) debugging interfaces
■ Low-power design and architecture
 Operation from a single 2.7- to 3.6-V supply
 Battery supply of backup power allows continued operations of the
RTC and the backup registers.
 Four low-power modes
■ On-chip code flash memory
 Supports versions with up to 2 Mbytes of ROM
 No wait cycles at up to 60 MHz or when the ROM cache is hit, onewait
state at up to 120 MHz
 User code is programmable by on-board or off-board programming.
 Programming/erasing as background operations (BGOs)
 A dual-bank structure allows exchanging the start-up bank.
■ On-chip data flash memory
 8 Kbytes, reprogrammable up to 100,000 times
 Programming/erasing as background operations (BGOs)
■ On-chip SRAM
 384 Kbytes of SRAM (no wait states)
 4 Kbytes of standby RAM (backup on deep software standby)




Podobny numer części - R5F5671EDDLE

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Renesas Technology Corp
R5F5671EDDLE RENESAS-R5F5671EDDLE Datasheet
2Mb / 178P
120-MHz 32-bit RX MCU, on-chip double-precision FPU, 707 CoreMark, up to 2-MB flash memory (supporting the dual bank function), 384-KB SRAM, various communications interfaces, including SD host interface, Quad SPI, and CAN, Capacitive touch sensing unit,
Apr 15, 2022
More results


Podobny opis - R5F5671EDDLE

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Renesas Technology Corp
R5F563NACDFP RENESAS-R5F563NACDFP Datasheet
840Kb / 108P
Renesas MCUs
R5F52108ADFP RENESAS-R5F52108ADFP_11 Datasheet
1Mb / 146P
Renesas MCUs
R5F56307CDFN RENESAS-R5F56307CDFN Datasheet
1Mb / 165P
Renesas MCUs
RX21A RENESAS-RX21A_15 Datasheet
1Mb / 132P
Renesas MCUs
RX62N RENESAS-RX62N_15 Datasheet
1Mb / 150P
Renesas MCUs
RX63N RENESAS-RX63N_15 Datasheet
1Mb / 210P
Renesas MCUs
RX71M RENESAS-RX71M_15 Datasheet
1Mb / 228P
Renesas MCUs
RX113 RENESAS-RX113_15 Datasheet
1Mb / 121P
Renesas MCUs
RX630 RENESAS-RX630_15 Datasheet
1Mb / 156P
Renesas MCUs
RX13T RENESAS-RX13T Datasheet
1Mb / 65P
Renesas MCUs
More results




O Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp jest japońską firmą półprzewodników, która zapewnia szeroką gamę mikrokontrolerów, systemów i urządzeń analogowych i energetycznych dla różnych zastosowań na rynkach motoryzacyjnych, przemysłowych i konsumenckich.
Firma została utworzona w 2010 roku poprzez połączenie NEC Electronics Corporation i Renesas Technology Corporation.
Renesas jest jednym z największych dostawców mikrokontrolerów na świecie i jest znany ze swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwoju zaawansowanych technologii w obszarach takich jak Internet of Things (IoT), sztuczna inteligencja (AI) i elektronika motoryzacyjna.
Firma prowadzi działalność w ponad 20 krajach, a jej produkty są wykorzystywane w szerokim zakresie aplikacji.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com