Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

R5F51406BDFK Arkusz danych (PDF) - Renesas Technology Corp

R5F51406BDFK Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
Numer części R5F51406BDFK
Pobierz  R5F51406BDFK Pobierz
Rozmiar pliku   1647.61 Kbytes
Page   121 Pages
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Szczegółowy opis Renesas MCUs

R5F51406BDFK Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
R5F51406BDFK Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

Numer części R5F51406BDFK
Pobierz  R5F51406BDFK Click to download

Rozmiar pliku   1647.61 Kbytes
Page   121 Pages
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Szczegółowy opis Renesas MCUs

R5F51406BDFK Arkusz danych (HTML) - Renesas Technology Corp


R5F51406BDFK Szczegóły Produktu

48-MHz, 32-bit RX MCUs, on-chip FPU, 204 Coremark, up to 256-KB flash memory,
up to 36 pins capacitive touch sensing unit, up to 9 comms channels, 12-bit A/D, D/A, RTC,
IEC60730 compliance, 1.8-V to 5.5-V single supply, Encryption functions (optional)

■ 32-bit RXv2 CPU core
 Maximum operating frequency: 48 MHz
Capable of 204 Coremark in operation at 48 MHz
 Enhanced DSP instructions: 32-bit multiply-accumulate instructions,
and 16-bit multiply-subtract instructions are supported.
 On-chip FPU: 32-bit single-precision floating point compliant with
IEEE-754
 On-chip divider that operated at the fastest of two clock cycles
 Fast interrupt
 CISC Harvard architecture with 5-stage pipeline
 Variable-length instructions, ultra-compact code
 On-chip debugging circuit
■ Low power design and architecture
 Operation from a single 1.8-V to 5.5-V supply
 Four low power consumption modes
 Low power timer (LPT) that operates during the software standby state
 Supply current
High-speed operating mode: 58 μA/MHz
Supply current in software standby mode: 0.25 μA (typ.) (Ta = 25°C)
 Recovery time from software standby mode: 6.2 μs (typ.) (Clock
Source: HOCO 32 MHz, Ta = 25°C)




Podobny numer części - R5F51406BDFK

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Renesas Technology Corp
R5F51406BDFK RENESAS-R5F51406BDFK Datasheet
2Mb / 118P
48-MHz, 32-bit RX MCUs, on-chip FPU, 204 Coremark, up to 256-KB flash memory, up to 36 pins capacitive touch sensing unit, up to 9 comms channels, 12-bit A/D, D/A, RTC, IEC60730 compliance, 1.8-V to 5.5-V single supply, Encryption functions (optional)
Apr 20, 2022
R5F51406BDFK30 RENESAS-R5F51406BDFK30 Datasheet
2Mb / 118P
48-MHz, 32-bit RX MCUs, on-chip FPU, 204 Coremark, up to 256-KB flash memory, up to 36 pins capacitive touch sensing unit, up to 9 comms channels, 12-bit A/D, D/A, RTC, IEC60730 compliance, 1.8-V to 5.5-V single supply, Encryption functions (optional)
Apr 20, 2022
More results


Podobny opis - R5F51406BDFK

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Renesas Technology Corp
R5F563NACDFP RENESAS-R5F563NACDFP Datasheet
840Kb / 108P
Renesas MCUs
R5F52108ADFP RENESAS-R5F52108ADFP_11 Datasheet
1Mb / 146P
Renesas MCUs
R5F56307CDFN RENESAS-R5F56307CDFN Datasheet
1Mb / 165P
Renesas MCUs
RX21A RENESAS-RX21A_15 Datasheet
1Mb / 132P
Renesas MCUs
RX62N RENESAS-RX62N_15 Datasheet
1Mb / 150P
Renesas MCUs
RX63N RENESAS-RX63N_15 Datasheet
1Mb / 210P
Renesas MCUs
RX71M RENESAS-RX71M_15 Datasheet
1Mb / 228P
Renesas MCUs
RX113 RENESAS-RX113_15 Datasheet
1Mb / 121P
Renesas MCUs
RX630 RENESAS-RX630_15 Datasheet
1Mb / 156P
Renesas MCUs
RX13T RENESAS-RX13T Datasheet
1Mb / 65P
Renesas MCUs
More results




O Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp jest japońską firmą półprzewodników, która zapewnia szeroką gamę mikrokontrolerów, systemów i urządzeń analogowych i energetycznych dla różnych zastosowań na rynkach motoryzacyjnych, przemysłowych i konsumenckich.
Firma została utworzona w 2010 roku poprzez połączenie NEC Electronics Corporation i Renesas Technology Corporation.
Renesas jest jednym z największych dostawców mikrokontrolerów na świecie i jest znany ze swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwoju zaawansowanych technologii w obszarach takich jak Internet of Things (IoT), sztuczna inteligencja (AI) i elektronika motoryzacyjna.
Firma prowadzi działalność w ponad 20 krajach, a jej produkty są wykorzystywane w szerokim zakresie aplikacji.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com