Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

P170100X Arkusz danych (PDF) - LUMEL S.A.

P170100X Datasheet PDF - LUMEL S.A.
Numer części P170100X
Pobierz  P170100X Pobierz
Rozmiar pliku   422.61 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  LUMEL [LUMEL S.A.]
Strona internetowa  https://www.lumel.com.pl/en/
Logo LUMEL - LUMEL S.A.
Szczegółowy opis transducer supplied from a current loop 4-20ma

P170100X Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
P170100X Datasheet PDF - LUMEL S.A.

Numer części P170100X
Pobierz  P170100X Click to download

Rozmiar pliku   422.61 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  LUMEL [LUMEL S.A.]
Strona internetowa  https://www.lumel.com.pl/en/
Logo LUMEL - LUMEL S.A.
Szczegółowy opis transducer supplied from a current loop 4-20ma

P170100X Arkusz danych (HTML) - LUMEL S.A.


P170100X Szczegóły Produktu

• Thin-walled casing - 6.2 mm.
• Standardized d.c. current output signal 4-20 mA.
• Supply from a current loop.




Podobny numer części - P170100X

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Littelfuse
P1701A_2L LITTELFUSE-P1701A_2L Datasheet
151Kb / 3P
Two-chip SLIC Protector
P1701CA2L LITTELFUSE-P1701CA2L Datasheet
157Kb / 2P
TwinSLIC??Protector
P1701CA2L LITTELFUSE-P1701CA2L Datasheet
148Kb / 2P
TwinSLIC??Protector
P1701CA2LRP LITTELFUSE-P1701CA2LRP Datasheet
142Kb / 4P
The series provides single port protection using fixed voltage switching devices
P1701DF-1E LITTELFUSE-P1701DF-1E Datasheet
206Kb / 4P
The series provides single port protection using a fixed Series are SIDACtor짰 devices
More results


Podobny opis - P170100X

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Burr-Brown (TI)
RCV420 BURR-BROWN-RCV420 Datasheet
240Kb / 10P
Precision 4mA to 20mA CURRENT LOOP RECEIVER
XTR115 BURR-BROWN-XTR115 Datasheet
81Kb / 7P
4-20mA CURRENT LOOP TRANSMITTERS
logo
Texas Instruments
XTR117 TI-XTR117 Datasheet
187Kb / 11P
4-20mA Current-Loop Transmitter
logo
Protek Devices
420E212 PROTEC-420E212 Datasheet
55Kb / 3P
DUAL 4-20mA CONTROL LOOP PROTECTOR
logo
Murata Manufacturing Co...
EB-LP MURATA-EB-LP Datasheet
95Kb / 2P
4-20mA Current Loop Application Board for DMS-30LCD Meters
logo
Protek Devices
420E212 PROTEC-420E212_11 Datasheet
353Kb / 5P
dual 4-20mA CONTROL LOOP PROTECTOR
420E212 PROTEC-420E212_12 Datasheet
355Kb / 5P
DUAL 4-20mA CONTROL LOOP PROTECTOR
logo
Texas Instruments
XTR115 TI1-XTR115 Datasheet
259Kb / 13P
4-20mA CURRENT LOOP TRANSMITTERS
XTR117 TI1-XTR117_12 Datasheet
669Kb / 17P
4-20mA Current-Loop Transmitter
logo
List of Unclassifed Man...
ISO4-20MA ETC2-ISO4-20MA Datasheet
481Kb / 3P
4-20mA Current Loop Isolator
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com