Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LT CPDP-KYKZ-26 Arkusz danych (PDF) - ams-OSRAM AG

LT CPDP-KYKZ-26 Datasheet PDF - ams-OSRAM AG
Numer części LT CPDP-KYKZ-26
Pobierz  LT CPDP-KYKZ-26 Pobierz
Rozmiar pliku   2072.47 Kbytes
Page   22 Pages
Producent  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Strona internetowa  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG
Szczegółowy opis OSLON® SSL 150

LT CPDP-KYKZ-26 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
LT CPDP-KYKZ-26 Datasheet PDF - ams-OSRAM AG

Numer części LT CPDP-KYKZ-26
Pobierz  LT CPDP-KYKZ-26 Click to download

Rozmiar pliku   2072.47 Kbytes
Page   22 Pages
Producent  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Strona internetowa  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG
Szczegółowy opis OSLON® SSL 150

LT CPDP-KYKZ-26 Arkusz danych (HTML) - ams-OSRAM AG


LT CPDP-KYKZ-26 Szczegóły Produktu

Features:
• Package: SMT ceramic package with silicone resin
and silicone lens
• Viewing angle at 50 % IV: 150°
• Luminous Flux: typ. 98 lm
• Luminous efficacy: typ. 88 lm/W
• Corrosion Robustness: Superior Corrosion
Robustness
Applications
• Accent and effect lighting
• Architectural lighting
• Color changing fixtures
• Shop lighting
• Stage lighting
• Color: 528 nm (true green)




Podobny numer części - LT CPDP-KYKZ-26

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ams-OSRAM AG
LT CQBP-KYLY-36-8E8G AMSOSRAM-LT CQBP-KYLY-36-8E8G Datasheet
1Mb / 23P
OSLON® Signal
2022-06-02
LT CRBP.01-KZLZ-36-Q525 AMSOSRAM-LT CRBP.01-KZLZ-36-Q525 Datasheet
1Mb / 23P
OSLON® Signal
2022-07-20
More results


Podobny opis - LT CPDP-KYKZ-26

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
GHCSHPM1.24 OSRAM-GHCSHPM1.24 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 150
GTCS8PM1.13 OSRAM-GTCS8PM1.13 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 80
GTCSHPM1.13 OSRAM-GTCSHPM1.13 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 150
GTCSSPM1.13 OSRAM-GTCSSPM1.13 Datasheet
2Mb / 22P
OSLON SSL 120
LUWCRDP OSRAM-LUWCRDP Datasheet
2Mb / 24P
OSLON SSL 150
GHCS8PM1.24 OSRAM-GHCS8PM1.24 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 80
GFCSHPM2.24 OSRAM-GFCSHPM2.24 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 150
GDCSHPM1.14 OSRAM-GDCSHPM1.14 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 150
GACSHPM1.23 OSRAM-GACSHPM1.23 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 150
GACSSPM1.23 OSRAM-GACSSPM1.23 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 120
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com