Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

XLL738 Arkusz danych (PDF) - Renesas Technology Corp

XLL738 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
Numer części XLL738
Pobierz  XLL738 Pobierz
Rozmiar pliku   621.41 Kbytes
Page   23 Pages
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Szczegółowy opis XL Family of Low Phase Noise Quartz-based PLL Oscillators

XLL738 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
XLL738 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

Numer części XLL738
Pobierz  XLL738 Click to download

Rozmiar pliku   621.41 Kbytes
Page   23 Pages
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Szczegółowy opis XL Family of Low Phase Noise Quartz-based PLL Oscillators

XLL738 Arkusz danych (HTML) - Renesas Technology Corp


XLL738 Szczegóły Produktu

▪ Output types: LVDS, LVPECL, LVCMOS
▪ Phase jitter (12kHz to 20MHz): 750fs to 890fs typical
▪ Supply voltage: 2.5V or 3.3V
▪ Package options:
• 3.2 × 2.5 × 1.0 mm (not available for VCXO)
• 5.0 × 3.2 × 1.2 mm
• 7.0 × 5.0 × 1.3 mm
▪ Operating temperature: -20°C to +70°C
• Frequency stability options: ±20, ±25, ±50, or ±100 ppm (XO only)
• ±50ppm APR (VCXO only)
▪ Operating temperature: -40°C to +85°C
• Frequency stability options: ±25, ±50, or ±100 ppm (XO only)
• ±50ppm APR (VCXO only)
▪ Operating temperature: -40°C to +105°C (XO only)
• Frequency stability options: ±50 or ±100 ppm
▪ kV of 85ppm/volt typical from 0.5VDC to VDD (VCXO only)
• Better than ±10% linearity for Vc range




Podobny numer części - XLL738

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Integrated Device Techn...
XLL738 IDT-XLL738 Datasheet
288Kb / 12P
IDT XO LVPECL Crystal Oscillator
More results


Podobny opis - XLL738

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
List of Unclassifed Man...
FE-103A ETC2-FE-103A Datasheet
339Kb / 2P
LOW PHASE NOISE QUARTZ OSCILLATORS
logo
MUSIC Semiconductors
MU9C3640L MUSIC-MU9C3640L Datasheet
185Kb / 22P
LIST-XL Family
logo
Crystek Corporation
CCHD-950 CRYSTEKCRYSTAL-CCHD-950 Datasheet
906Kb / 2P
Ultra-Low Phase Noise Oscillators
logo
Nel Frequency Controls,...
AA-A3DDXXX-X NEL-AA-A3DDXXX-X Datasheet
161Kb / 3P
of crystal oscillators (XO) provides low phase noise LVDS complementary outputs
AA-XAEXXX-X NEL-AA-XAEXXX-X Datasheet
150Kb / 4P
of quartz crystal oscillators provide excellent temperature stability with LVDS complementary outputs and very low phase noise
logo
Integrated Device Techn...
ICS670-04 IDT-ICS670-04 Datasheet
198Kb / 7P
Patented PLL with low phase noise
XA IDT-XA Datasheet
481Kb / 20P
XA Family of Low Phase Noise Quartz-based PLL Oscillators
XL IDT-XL_18 Datasheet
623Kb / 27P
XL Family of Low Phase Noise Quartz-based PLL Oscillators
XU IDT-XU Datasheet
458Kb / 21P
XU Family of Low Phase Noise Quartz-based PLL Oscillators
logo
Crystek Corporation
CVHD-950 CRYSTEKCRYSTAL-CVHD-950 Datasheet
580Kb / 3P
Ultra-Low Phase Noise Oscillators
More results




O Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp jest japońską firmą półprzewodników, która zapewnia szeroką gamę mikrokontrolerów, systemów i urządzeń analogowych i energetycznych dla różnych zastosowań na rynkach motoryzacyjnych, przemysłowych i konsumenckich.
Firma została utworzona w 2010 roku poprzez połączenie NEC Electronics Corporation i Renesas Technology Corporation.
Renesas jest jednym z największych dostawców mikrokontrolerów na świecie i jest znany ze swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwoju zaawansowanych technologii w obszarach takich jak Internet of Things (IoT), sztuczna inteligencja (AI) i elektronika motoryzacyjna.
Firma prowadzi działalność w ponad 20 krajach, a jej produkty są wykorzystywane w szerokim zakresie aplikacji.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com