Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MDOB128064T1D-WPC Arkusz danych (PDF) - Midas Components

MDOB128064T1D-WPC Datasheet PDF - Midas Components
Numer części MDOB128064T1D-WPC
Pobierz  MDOB128064T1D-WPC Pobierz
Rozmiar pliku   2054.67 Kbytes
Page   23 Pages
Producent  MIDASDISPLAYS [Midas Components]
Strona internetowa  https://midasdisplays.com/
Logo MIDASDISPLAYS - Midas Components
Szczegółowy opis OLED Module

MDOB128064T1D-WPC Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
MDOB128064T1D-WPC Datasheet PDF - Midas Components

Numer części MDOB128064T1D-WPC
Pobierz  MDOB128064T1D-WPC Click to download

Rozmiar pliku   2054.67 Kbytes
Page   23 Pages
Producent  MIDASDISPLAYS [Midas Components]
Strona internetowa  https://midasdisplays.com/
Logo MIDASDISPLAYS - Midas Components
Szczegółowy opis OLED Module

MDOB128064T1D-WPC Arkusz danych (HTML) - Midas Components


MDOB128064T1D-WPC Szczegóły Produktu

Display Features
Resolution 128 x 64
Appearance White on Black
Logic Voltage 3V
Interface Parallel
Module Size 75.00 x 52.70 x 10.20 mm
Operating Temperature -20°C ~ +70°C
Construction COB




Podobny numer części - MDOB128064T1D-WPC

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Midas Components
MDOB128064T1D-YPC MIDASDISPLAYS-MDOB128064T1D-YPC Datasheet
1Mb / 23P
OLED Module
Version: 1 30/08/2020
More results


Podobny opis - MDOB128064T1D-WPC

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Newhaven Display Intern...
NHD-0216KZW-AB5 NEWHAVEN-NHD-0216KZW-AB5 Datasheet
568Kb / 21P
OLED Display Module
NHD-0216KZW-AY5 NEWHAVEN-NHD-0216KZW-AY5 Datasheet
568Kb / 21P
OLED Display Module
NHD-2.8-25664UMB3 NEWHAVEN-NHD-2.8-25664UMB3 Datasheet
408Kb / 21P
OLED Display Module
NHD-2.8-25664UMY3 NEWHAVEN-NHD-2.8-25664UMY3 Datasheet
409Kb / 21P
OLED Display Module
NHD-2.8-25664UMY3 NEWHAVEN-NHD-2.8-25664UMY3_14 Datasheet
675Kb / 21P
OLED Display Module
NHD-0216KZW-AG5 NEWHAVEN-NHD-0216KZW-AG5_14 Datasheet
2Mb / 22P
OLED Display Module
logo
Crystalfontz America, I...
CFAL1602L0-Y CRYSTAIFONTZ-CFAL1602L0-Y Datasheet
361Kb / 10P
OLED DISPLAY MODULE
CFAL12864K-Y CRYSTAIFONTZ-CFAL12864K-Y Datasheet
493Kb / 11P
OLED DISPLAY MODULE
CFAL12896A0-0127-F CRYSTAIFONTZ-CFAL12896A0-0127-F Datasheet
850Kb / 20P
OLED DISPLAY MODULE
CFAL128128A0-015W CRYSTAIFONTZ-CFAL128128A0-015W Datasheet
443Kb / 13P
OLED DISPLAY MODULE
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com