Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

H100X034H2T Arkusz danych (PDF) - PANDUIT CORP.

H100X034H2T Datasheet PDF - PANDUIT CORP.
Numer części H100X034H2T
Pobierz  H100X034H2T Pobierz
Rozmiar pliku   1682.08 Kbytes
Page   36 Pages
Producent  PANDUIT [PANDUIT CORP.]
Strona internetowa  http://www.panduit.com
Logo PANDUIT - PANDUIT CORP.
Szczegółowy opis Turn-Tell Labels

H100X034H2T Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
H100X034H2T Datasheet PDF - PANDUIT CORP.

Numer części H100X034H2T
Pobierz  H100X034H2T Click to download

Rozmiar pliku   1682.08 Kbytes
Page   36 Pages
Producent  PANDUIT [PANDUIT CORP.]
Strona internetowa  http://www.panduit.com
Logo PANDUIT - PANDUIT CORP.
Szczegółowy opis Turn-Tell Labels

H100X034H2T Arkusz danych (HTML) - PANDUIT CORP.


H100X034H2T Szczegóły Produktu

• Allows labels to rotate for visibility from any angle, and
allows repositioning on the wire/cable to align legends for
improved aesthetics
• Ideal for use in high-density or space-constrained
cable applications
• Use thermal transfer hybrid ribbon
• Temperature range: -40°F to 150°F (-40°C to 66°C)




Podobny numer części - H100X034H2T

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
PANDUIT CORP.
H100X034H2T PANDUIT-H100X034H2T Datasheet
528Kb / 3P
PRODUCT CHANGE NOTIFICATION
20220725-1
H100X034H2T PANDUIT-H100X034H2T Datasheet
90Kb / 2P
Military Grade Heat Shrink Labels
3/2008
More results


Podobny opis - H100X034H2T

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
CN4616-000 STMICROELECTRONICS-CN4616-000 Datasheet
555Kb / 6P
Solar Identification Labels
Apr-2009
logo
Tyco Electronics
8409 MACOM-8409 Datasheet
455Kb / 11P
20 LABELS ON A STRIP
logo
PANDUIT CORP.
C025X025KBT PANDUIT-C025X025KBT Datasheet
95Kb / 3P
Thermal Transfer Component Labels
C200X100YJJ PANDUIT-C200X100YJJ Datasheet
58Kb / 1P
OPTIMUM C200X100YJJ LASER/INJET LABELS
C261X030FJJ PANDUIT-C261X030FJJ Datasheet
43Kb / 1P
OPTUMUM LASER INK-JET LABELS
C300X100YJJ PANDUIT-C300X100YJJ Datasheet
55Kb / 1P
OPTIMUM C300X100YJJ LASER INKJET LABELS
C400X100YJJ PANDUIT-C400X100YJJ Datasheet
45Kb / 1P
OPTIMUM C400X100YJJ LASER/INKJET LABELS
C10244 PANDUIT-C10244 Datasheet
72Kb / 1P
OPTIMUM C080X020YJJ LASER INKJET LABELS
logo
Silicon Laboratories
EFR32FG1 SILABS-EFR32FG1 Datasheet
4Mb / 101P
Electronic Shelf Labels
logo
PANDUIT CORP.
S100X150YAJ PANDUIT-S100X150YAJ Datasheet
76Kb / 1P
LASER INKJET PRINTABLE LABELS
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com