Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

RB24GD1021 Arkusz danych (PDF) - E-SWITCH

RB24GD1021 Datasheet PDF - E-SWITCH
Numer części RB24GD1021
Pobierz  RB24GD1021 Pobierz
Rozmiar pliku   1057.0 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  E-SWITCH [E-SWITCH]
Strona internetowa  http://www.e-switch.com
Logo E-SWITCH - E-SWITCH
Szczegółowy opis RB 2 Series Rocker Switch

RB24GD1021 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
RB24GD1021 Datasheet PDF - E-SWITCH

Numer części RB24GD1021
Pobierz  RB24GD1021 Click to download

Rozmiar pliku   1057.0 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  E-SWITCH [E-SWITCH]
Strona internetowa  http://www.e-switch.com
Logo E-SWITCH - E-SWITCH
Szczegółowy opis RB 2 Series Rocker Switch

RB24GD1021 Arkusz danych (HTML) - E-SWITCH


RB24GD1021 Szczegóły Produktu

Features & Benefits
•High Quality and Reliable Switch
•Industry Standard 22mm x 30mm Cutout
•Illumination Options
•Marking Options
•Multiple Terminal and Actuator Options
•Front Panel Mount Applications
•Optional Cap for Dust and Water Protection
•2 Pole Maintained and Momentary Functions




Podobny numer części - RB24GD1021

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Microdc power Technolog...
RB2405XLD MICRODC-RB2405XLD Datasheet
660Kb / 4P
Isolated 0.5W Single Output DC/DC Converters
RB2405XLS MICRODC-RB2405XLS Datasheet
660Kb / 4P
Isolated 0.5W Single Output DC/DC Converters
RB2412XLD MICRODC-RB2412XLD Datasheet
660Kb / 4P
Isolated 0.5W Single Output DC/DC Converters
RB2412XLS MICRODC-RB2412XLS Datasheet
660Kb / 4P
Isolated 0.5W Single Output DC/DC Converters
RB2415XLD MICRODC-RB2415XLD Datasheet
660Kb / 4P
Isolated 0.5W Single Output DC/DC Converters
More results


Podobny opis - RB24GD1021

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
CW Industries
GRB049A05BB1 CWIND-GRB049A05BB1 Datasheet
667Kb / 1P
ROCKER SWITCH
GRB136A05BB2 CWIND-GRB136A05BB2 Datasheet
621Kb / 1P
ROCKER SWITCH
GRB263A101RN1D CWIND-GRB263A101RN1D Datasheet
728Kb / 1P
ROCKER SWITCH
GRB263D001NNN CWIND-GRB263D001NNN Datasheet
691Kb / 1P
ROCKER SWITCH
GRB290AL405BBR CWIND-GRB290AL405BBR Datasheet
684Kb / 1P
ROCKER SWITCH
GRB112A802BB CWIND-GRB112A802BB Datasheet
460Kb / 1P
ROCKER SWITCH
logo
C&K Components
SR3 CK-COMPONENTS-SR3 Datasheet
137Kb / 2P
Switch Rocker
logo
Sharma Electro Componen...
RB SHARMA-RB Datasheet
349Kb / 2P
RB Series
logo
ZF Friedrichshafen AG
WRG32F2FBBRLN ZFSWITCHES-WRG32F2FBBRLN Datasheet
281Kb / 2P
Rocker Switch
logo
Nihon Kaiheiki Industry...
GW-12LRH NKK-GW-12LRH Datasheet
3Mb / 10P
rocker switch
More results




O E-SWITCH


E-Switch is a company that specializes in the design, development, and manufacturing of electromechanical switches. They offer a wide range of switch products including rocker, toggle, pushbutton, slide, rotary, snap action, tact, and keylock switches. These switches are used in a variety of applications such as medical equipment, consumer electronics, telecommunications, and industrial machinery.

E-Switch is known for their innovative designs, high-quality products, and excellent customer service. They have a global presence and serve customers in over 50 countries. In addition to their standard product offerings, E-Switch also provides custom switch solutions to meet specific customer needs.

Overall, E-Switch is a trusted and reliable provider of electromechanical switches, with a strong reputation for quality and customer satisfaction.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com