Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

515 Arkusz danych (PDF) - Dialight Corporation

515 Datasheet PDF - Dialight Corporation
Numer części 515
Pobierz  515 Pobierz
Rozmiar pliku   348.31 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  DIALIGHT [Dialight Corporation]
Strona internetowa  http://www.dialight.com
Logo DIALIGHT - Dialight Corporation
Szczegółowy opis Optopipe® Countersink Light Pipes

515 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
515 Datasheet PDF - Dialight Corporation

Numer części 515
Pobierz  515 Click to download

Rozmiar pliku   348.31 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  DIALIGHT [Dialight Corporation]
Strona internetowa  http://www.dialight.com
Logo DIALIGHT - Dialight Corporation
Szczegółowy opis Optopipe® Countersink Light Pipes

515 Arkusz danych (HTML) - Dialight Corporation


515 Szczegóły Produktu

Features & benefits
• Flush panel mounting and smooth appearance
• Available in 1mm, 2mm, 3mm lens sizes.
• Diffused lens for optimal visibility.
• Standard Lengths: .125 in. (3,2mm) to 1.200 in.
(30,48mm).
• Crush-rib design offers secure and tight hold in the panel
• Material: water-clear polycarbonate, UL94-V0, UV
stabilized, Halogen-free
• ROHS compliant




Podobny numer części - 515

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Gilway Technical Lamp
515 GILWAY-515 Datasheet
33Kb / 1P
T-1 Subminiature Lamps
logo
Marl International Limi...
515 MARL-515 Datasheet
397Kb / 5P
횠12.7mm mounting Robust bright nickel plated brass housing
logo
List of Unclassifed Man...
515 ETC2-515 Datasheet
268Kb / 1P
ROUND INSTRUMENTATION HANDLES
logo
Oscilent Corporation
515 OSCILENT-515 Datasheet
142Kb / 2P
HCMOS / TTL / Clipped Sine
logo
3M Electronics
515 3M-515 Datasheet
30Kb / 2P
Repulpable Barricade Tapes 500 Series
Feb-2009
More results


Podobny opis - 515

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Dialight Corporation
515-1054 DIALIGHT-515-1054 Datasheet
451Kb / 1P
2 x 5mm Rectangular Optopipe Optical Light Pipe, Single
515-1069 DIALIGHT-515-1069 Datasheet
404Kb / 1P
3mm Round Optopipe Optical Light Pipe, 3 Array
515-1070 DIALIGHT-515-1070 Datasheet
409Kb / 1P
3 x 5mm Rectangular Optopipe Optical Light Pipe, 2 Array (RJ45 Jack)
597-3021-507 DIALIGHT-597-3021-507 Datasheet
180Kb / 2P
2mm Round MicroLED Optopipe Optical Light Pipe, 2 Array
logo
Molex Electronics Ltd.
1700718011 MOLEX11-1700718011 Datasheet
480Kb / 4P
ZSFP STACKED ASSY WITH LIGHT PIPES AND ELASTOMERIC GASKET
logo
Dialight Corporation
515-1192-0250F DIALIGHT-515-1192-0250F Datasheet
156Kb / 1P
Optopipe Vertical Lightpipes
logo
List of Unclassifed Man...
PLP5-250 ETC2-PLP5-250 Datasheet
398Kb / 1P
rigid light pipes
logo
Dialight Corporation
515-1144F DIALIGHT-515-1144F Datasheet
56Kb / 1P
LIGHT PIPES, RoHS COMPLIANT
logo
TE Connectivity Ltd
C-2198483 TEC-C-2198483 Datasheet
873Kb / 4P
RECEPTACLE ASSEMBLY, MINI-SAS HD, 2X W/ LIGHT PIPES
C-2289129 TEC-C-2289129 Datasheet
9Mb / 6P
ZQSFP 2X2 WITH EMI SPRING FINGERS 4 INTERNAL LIGHT PIPES
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com