Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

T215P-SF Arkusz danych (PDF) - Panasonic Semiconductor

T215P-SF Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor
Numer części T215P-SF
Pobierz  T215P-SF Pobierz
Rozmiar pliku   9308.63 Kbytes
Page   24 Pages
Producent  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Szczegółowy opis TOGGLE SWITCH

T215P-SF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
T215P-SF Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor

Numer części T215P-SF
Pobierz  T215P-SF Click to download

Rozmiar pliku   9308.63 Kbytes
Page   24 Pages
Producent  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Szczegółowy opis TOGGLE SWITCH

T215P-SF Arkusz danych (HTML) - Panasonic Semiconductor


T215P-SF Szczegóły Produktu

FEATURES
Depth of 18.6 mm saves space.
This space-saving switch has body
dimensions of 25 (W) x 14.8 (D) x 18.6
(H). (63% that of our previous T-15 series
switch.)




Podobny numer części - T215P-SF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Panasonic Semiconductor
T215P-SF PANASONIC-T215P-SF Datasheet
1Mb / 21P
Snap Switches Capable of 15A Switching
T215P-SF PANASONIC-T215P-SF Datasheet
872Kb / 19P
Snap Switches Capable of 15 A Switching
T215P-SF PANASONIC-T215P-SF Datasheet
690Kb / 17P
15A HIGH SNAP SWITCHES TOGGLE, ROCKER AND PUSH-BUTTON TYPES
T215P-SF PANASONIC-T215P-SF Datasheet
802Kb / 17P
15A HIGH SNAP SWITCHES TOGGLE, ROCKER AND PUSH-BUTTON TYPES
2013.09
More results


Podobny opis - T215P-SF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
CW Industries
GTS448E101AHR CWIND-GTS448E101AHR Datasheet
965Kb / 1P
TOGGLE SWITCH
GTS448F301AHR CWIND-GTS448F301AHR Datasheet
1Mb / 1P
TOGGLE SWITCH
GTS448K101AHR CWIND-GTS448K101AHR Datasheet
987Kb / 1P
TOGGLE SWITCH
logo
Tyco Electronics
4-1437558-8 MACOM-4-1437558-8 Datasheet
487Kb / 3P
TOGGLE SWITCH
logo
Honeywell Solid State E...
2NT1-72 HONEYWELL-2NT1-72 Datasheet
131Kb / 1P
SWITCH - TOGGLE
31NT91-3 HONEYWELL-31NT91-3 Datasheet
118Kb / 1P
SWITCH - TOGGLE
logo
Honeywell Accelerometer...
2TL1-7 HONEYWELL-ACC-2TL1-7 Datasheet
176Kb / 1P
SWITCH - TOGGLE
2TL1-2 HONEYWELL-ACC-2TL1-2 Datasheet
195Kb / 2P
SWITCH - TOGGLE
2TL1-3D HONEYWELL-ACC-2TL1-3D Datasheet
228Kb / 1P
SWITCH - TOGGLE
logo
List of Unclassifed Man...
14TL1-1A ETC2-14TL1-1A Datasheet
128Kb / 1P
SWITCH-TOGGLE
More results




O Panasonic Semiconductor


Panasonic Semiconductor jest spółką zależną Panasonic Corporation, japońskiej firmy elektronicznej.
Panasonic Semiconductor zapewnia szeroką gamę produktów, w tym mikrokontrolery, czujniki, ICS zarządzania energią i inne komponenty elektroniczne dla różnych zastosowań na rynkach motoryzacyjnych, przemysłowych i konsumenckich.
Firma jest znana z koncentracji na jakości i niezawodności, a jej produkty są szeroko stosowane w zarządzaniu energią, oświetleniem i innymi aplikacjami.
Panasonic Semiconductor prowadzi działalność w kilku krajach i jest jednym z wiodących dostawców komponentów elektronicznych w regionie Azji i Pacyfiku.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com