Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2864095 Arkusz danych (PDF) - PHOENIX CONTACT

2864095 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
Numer części 2864095
Pobierz  2864095 Pobierz
Rozmiar pliku   127.81 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Strona internetowa  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Szczegółowy opis Resistance/potiposition transducer - MINI MCR-SL-R-UI - 2864095

2864095 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
2864095 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

Numer części 2864095
Pobierz  2864095 Click to download

Rozmiar pliku   127.81 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Strona internetowa  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Szczegółowy opis Resistance/potiposition transducer - MINI MCR-SL-R-UI - 2864095

2864095 Arkusz danych (HTML) - PHOENIX CONTACT


2864095 Szczegóły Produktu

Product Description
The slim MINI MCR-SL-R-UI... potiposition transducer has a width of only 6.2 mm and converts potentiometer positions as a percentage to an
analog standard signal. If the potentiometer range cannot be utilized to the full, an externally accessible slide switch is used to set the upper and
lower potiposition end values. The output signal between 0 and 100% is based on this fixed end value.
The DIP switches are accessible on the side of the housing and allow the following parameters to be configured:
- Output signal,
- Automatic potentiometer detection,
- Open circuit detection slider and
- Fault evaluation type.
Power (19.2 V DC to 30 V DC) can be supplied through connection terminals on the modules or in conjunction with the DIN rail connector.




Podobny numer części - 2864095

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
PHOENIX CONTACT
2864011 PHOENIX-2864011 Datasheet
95Kb / 4P
Digital display - MCR-SL-D-U/I
2864024 PHOENIX-2864024 Datasheet
433Kb / 9P
MCR-SL-D-FIT - Digital display
2864079 PHOENIX-2864079 Datasheet
308Kb / 8P
MCR repeater power supply with HART transmission
More results


Podobny opis - 2864095

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
PHOENIX CONTACT
2864286 PHOENIX-2864286 Datasheet
99Kb / 6P
Resistance thermometer measuring transducer - MINI MCR-SL-PT100-UI-SP-NC
2902016 PHOENIX-2902016 Datasheet
91Kb / 5P
Resistance/potiposition transducer - MINI MCR-2-POT-UI
2902017 PHOENIX-2902017 Datasheet
80Kb / 5P
Resistance/potiposition transducer - MINI MCR-2-POT-UI-PT
2902829 PHOENIX-2902829 Datasheet
87Kb / 9P
Signal conditioner - MINI MCR-SL-UI-I-LP-NC
2902833 PHOENIX-2902833 Datasheet
82Kb / 7P
Frequency transducer - MINI MCR-SL-F-UI-SP-NC
2902849 PHOENIX-2902849 Datasheet
105Kb / 8P
Resistance thermometer measuring transducer - MINI MCR-RTD-UINC
2902851 PHOENIX-2902851 Datasheet
102Kb / 7P
Thermocouple measuring transducer - MINI MCR-TC-UI-NC
105446 PHOENIX-105446 Datasheet
283Kb / 14P
MINI MCR-RTD-UI-NC
2810780 PHOENIX-2810780 Datasheet
157Kb / 11P
Signal conditioner - MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC
09/12/2020
2902832 PHOENIX-2902832 Datasheet
133Kb / 9P
Frequency transducer - MINI MCR-SL-F-UI-NC
09/12/2020
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com