Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FS70UMJ-06F Arkusz danych (PDF) - Renesas Technology Corp

FS70UMJ-06F Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
Numer części FS70UMJ-06F
Pobierz  FS70UMJ-06F Pobierz
Rozmiar pliku   103.81 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Szczegółowy opis High-Speed Switching Use Nch Power MOS FET

FS70UMJ-06F Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FS70UMJ-06F Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

Numer części FS70UMJ-06F
Pobierz  FS70UMJ-06F Click to download

Rozmiar pliku   103.81 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Szczegółowy opis High-Speed Switching Use Nch Power MOS FET

FS70UMJ-06F Arkusz danych (HTML) - Renesas Technology Corp


FS70UMJ-06F Szczegóły Produktu

Features
• Drive voltage : 4 V
• VDSS : 60 V
• rDS(ON) (max) : 7.0 mΩ
• ID : 70 A
• Recovery Time of the Integrated Fast Recovery Diode (TYP.) : 70 ns

Applications
    Motor control, lamp control, solenoid control, DC-DC converters, etc.




Podobny numer części - FS70UMJ-06F

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Powerex Power Semicondu...
FS70UMJ-06 POWEREX-FS70UMJ-06 Datasheet
46Kb / 4P
Nch POWER MOSFET HIGH-SPEED SWITCHING USE
logo
Renesas Technology Corp
FS70UMJ-06 RENESAS-FS70UMJ-06 Datasheet
80Kb / 5P
MITSUBISHI Nch POWER MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FS70UMJ-06 ISC-FS70UMJ-06 Datasheet
296Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Renesas Technology Corp
FS70UMJ-06 RENESAS-FS70UMJ-06_15 Datasheet
101Kb / 7P
HIGH-SPEED SWITCHING USE
More results


Podobny opis - FS70UMJ-06F

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Renesas Technology Corp
RJK4007DPP RENESAS-RJK4007DPP Datasheet
67Kb / 4P
Nch Power MOS FET High-Speed Switching Use
FS5AS-2 RENESAS-FS5AS-2 Datasheet
197Kb / 7P
High-Speed Switching Use Nch Power MOS FET
FS7VS-12A RENESAS-FS7VS-12A Datasheet
207Kb / 7P
High-Speed Switching Use Nch Power MOS FET
FS10ASJ-3 RENESAS-FS10ASJ-3 Datasheet
171Kb / 7P
High-Speed Switching Use Nch Power MOS FET
FS10VS-9A RENESAS-FS10VS-9A Datasheet
206Kb / 7P
High-Speed Switching Use Nch Power MOS FET
FS30ASJ-06F RENESAS-FS30ASJ-06F Datasheet
103Kb / 7P
High-Speed Switching Use Nch Power MOS FET
FS70KM-2 RENESAS-FS70KM-2 Datasheet
172Kb / 7P
High-Speed Switching Use Nch Power MOS FET
FS70KMJ-03F RENESAS-FS70KMJ-03F Datasheet
105Kb / 7P
High-Speed Switching Use Nch Power MOS FET
FS70VSJ-06F RENESAS-FS70VSJ-06F Datasheet
103Kb / 7P
High-Speed Switching Use Nch Power MOS FET
FS5ASJ-06F RENESAS-FS5ASJ-06F_15 Datasheet
124Kb / 9P
High-Speed Switching Use Nch Power MOS FET
More results




O Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp jest japońską firmą półprzewodników, która zapewnia szeroką gamę mikrokontrolerów, systemów i urządzeń analogowych i energetycznych dla różnych zastosowań na rynkach motoryzacyjnych, przemysłowych i konsumenckich.
Firma została utworzona w 2010 roku poprzez połączenie NEC Electronics Corporation i Renesas Technology Corporation.
Renesas jest jednym z największych dostawców mikrokontrolerów na świecie i jest znany ze swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwoju zaawansowanych technologii w obszarach takich jak Internet of Things (IoT), sztuczna inteligencja (AI) i elektronika motoryzacyjna.
Firma prowadzi działalność w ponad 20 krajach, a jej produkty są wykorzystywane w szerokim zakresie aplikacji.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com