Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SJ204 Arkusz danych (PDF) - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SJ204 Datasheet PDF - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd
Numer części 2SJ204
Pobierz  2SJ204 Pobierz
Rozmiar pliku   43.95 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd
Szczegółowy opis MOS Fied Effect Transistor

2SJ204 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
2SJ204 Datasheet PDF - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

Numer części 2SJ204
Pobierz  2SJ204 Click to download

Rozmiar pliku   43.95 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd
Szczegółowy opis MOS Fied Effect Transistor

2SJ204 Arkusz danych (HTML) - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd


2SJ204 Szczegóły Produktu

Features
● Directly driven by Ics having a 5V power supply.
● Has low on-state resistance
         RDS(on)=13 Ω  MAX.@VGS=-4.0V,ID=-10mA
         RDS(on)=8 Ω MAX.@VGS=-10V,ID=-10mA




Podobny numer części - 2SJ204

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NEC
2SJ204 NEC-2SJ204 Datasheet
323Kb / 6P
P-CHANNEL MOS FET FOR SWITCHING
logo
Renesas Technology Corp
2SJ204 RENESAS-2SJ204 Datasheet
347Kb / 7P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
1991
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SJ204-3 KEXIN-2SJ204-3 Datasheet
1Mb / 3P
P-Channel MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
2SJ204-T1B-A VBSEMI-2SJ204-T1B-A Datasheet
981Kb / 7P
P-Channel 60 V (D-S) MOSFET
2SJ204-T2B-A VBSEMI-2SJ204-T2B-A Datasheet
980Kb / 7P
P-Channel 60 V (D-S) MOSFET
More results


Podobny opis - 2SJ204

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SJ203 KEXIN-2SJ203 Datasheet
42Kb / 1P
MOS Fied Effect Transistor
2SJ213 KEXIN-2SJ213 Datasheet
44Kb / 1P
MOS Fied Effect Transistor
2SJ166 KEXIN-2SJ166 Datasheet
44Kb / 1P
MOS Fied Effect Transistor
2SJ185 KEXIN-2SJ185 Datasheet
44Kb / 1P
MOS Fied Effect Transistor
2SJ205 KEXIN-2SJ205 Datasheet
43Kb / 1P
MOS Fied Effect Transistor
2SJ207 KEXIN-2SJ207 Datasheet
43Kb / 1P
MOS Fied Effect Transistor
2SJ209 KEXIN-2SJ209 Datasheet
42Kb / 1P
MOS Fied Effect Transistor
2SJ211 KEXIN-2SJ211 Datasheet
42Kb / 1P
MOS Fied Effect Transistor
2SJ179 KEXIN-2SJ179 Datasheet
45Kb / 1P
MOS Fied Effect Transistor
2SJ212 KEXIN-2SJ212 Datasheet
44Kb / 1P
MOS Fied Effect Transistor
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com