Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2714 Arkusz danych (PDF) - KR Electronics, Inc.

2714 Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.
Numer części 2714
Pobierz  2714 Pobierz
Rozmiar pliku   48.56 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  KR [KR Electronics, Inc.]
Strona internetowa  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
Szczegółowy opis Bandpass Filter

2714 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
2714 Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.

Numer części 2714
Pobierz  2714 Click to download

Rozmiar pliku   48.56 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  KR [KR Electronics, Inc.]
Strona internetowa  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
Szczegółowy opis Bandpass Filter

2714 Arkusz danych (HTML) - KR Electronics, Inc.


2714 Szczegóły Produktu

General Description

KR 2714 is a 18 MHz bandpass filter. The filter has a minimum 0.6 dB bandwidth of 4 MHz. Other passband frequencies are available. Please consult the factory.



Features

• SMA Connectors

• Sharp Transition to Stopband

• 50 Ω Source and Load



 




Podobny numer części - 2714

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Yantel Corporation
2714 YANTEL-2714 Datasheet
152Kb / 2P
SMD RF Manual Tunable Inductor
logo
Heyco.
2714 HEYCO-2714 Datasheet
105Kb / 1P
Dome Plugs
logo
Integrated Technology F...
271401B ITF-271401B Datasheet
192Kb / 5P
SAW Bandpass Filter
logo
PHOENIX CONTACT
27140200 PHOENIX-27140200 Datasheet
50Kb / 2P
Neutral busbar - NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM
09/11/2020
27140200 PHOENIX-27140200 Datasheet
53Kb / 3P
Neutral busbar - NLS-CU 3/10 SN 1000MM
09/11/2020
More results


Podobny opis - 2714

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Mini-Circuits
VBF-8000 MINI-VBF-8000 Datasheet
276Kb / 2P
Bandpass Filter
VBF-7500 MINI-VBF-7500 Datasheet
310Kb / 2P
Bandpass Filter
VBF-7350 MINI-VBF-7350 Datasheet
313Kb / 2P
Bandpass Filter
VBF-2275 MINI-VBF-2275 Datasheet
329Kb / 2P
Bandpass Filter
ZX75BP-1842 MINI-ZX75BP-1842 Datasheet
166Kb / 1P
Bandpass Filter
VBFZ-3590 MINI-VBFZ-3590 Datasheet
228Kb / 1P
Bandpass Filter
VBFZ-4000 MINI-VBFZ-4000 Datasheet
259Kb / 1P
Bandpass Filter
VBFZ-5500 MINI-VBFZ-5500 Datasheet
228Kb / 1P
Bandpass Filter
ZABP-450 MINI-ZABP-450 Datasheet
372Kb / 3P
Bandpass Filter
ZABP-587-S MINI-ZABP-587-S Datasheet
349Kb / 3P
Bandpass Filter
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com