Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SAR512P Arkusz danych (PDF) - Rohm

2SAR512P Datasheet PDF - Rohm
Numer części 2SAR512P
Pobierz  2SAR512P Pobierz

Rozmiar pliku   226.77 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Szczegółowy opis Medium Power Transistors (−30V / −2A)

2SAR512P Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
2SAR512P Datasheet PDF - Rohm

Numer części 2SAR512P
Pobierz  2SAR512P Click to download

Rozmiar pliku   226.77 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Szczegółowy opis Medium Power Transistors (−30V / −2A)

2SAR512P Arkusz danych (HTML) - Rohm

2SAR512P Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SAR512P Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SAR512P Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SAR512P Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SAR512P Datasheet HTML 5Page - Rohm



Podobny numer części - 2SAR512P

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
2SAR512P ROHM-2SAR512P Datasheet
439Kb / 8P
   PNP -2.0A -30V Middle Power Transistor
2SAR512P5 ROHM-2SAR512P5 Datasheet
1Mb / 9P
   Medium Power Transistors(-30V/-2A)
2SAR512PFRA ROHM-2SAR512PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor(-30V/-2A)
More results


Podobny opis - 2SAR512P

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
MP6T2 ROHM-MP6T2 Datasheet
112Kb / 4P
   Medium Power Transistor (−32V, −2A)
2SB1561 ROHM-2SB1561_09 Datasheet
175Kb / 3P
   Medium Power Transistor (−60V, −2A)
2SB1427 ROHM-2SB1427_1 Datasheet
69Kb / 3P
   Power transistor (−20V, −2A)
2SB1580 ROHM-2SB1580 Datasheet
78Kb / 3P
   Power Transistor (−100V , −2A)
RSS090P03 ROHM-RSS090P03 Datasheet
85Kb / 5P
   Switching (−30V, −9.0A)
logo
Comset Semiconductor
BSV15 COMSET-BSV15 Datasheet
81Kb / 4P
   MEDIUM POWER TRANSISTORS
logo
Rohm
SP8J4 ROHM-SP8J4 Datasheet
66Kb / 5P
   Switching (−30V, −2.0A)
logo
STMicroelectronics
STF817 STMICROELECTRONICS-STF817 Datasheet
57Kb / 5P
   PNP MEDIUM POWER TRANSISTORS
logo
NXP Semiconductors
BSR40 PHILIPS-BSR40 Datasheet
41Kb / 8P
   NPN medium power transistors
1999 Apr 28
BSX45 PHILIPS-BSX45 Datasheet
53Kb / 8P
   NPN medium power transistors
1997 Apr 23
More results




O Rohm


Rohm Semiconductor to japońska firma półprzewodników, która została założona w 1958 roku.

Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji szerokiej gamy produktów, w tym zarządzania energią, urządzeniami energetycznymi oraz obwodów zintegrowanych analogowych i mieszanych.

Produkty Rohm są używane w różnych aplikacjach, takich jak elektronika konsumpcyjna, motoryzacyjna, przemysłowa i telekomunikacyjna.

Firma jest znana z koncentracji na technologiach oszczędzania energii i jej wiedzy specjalistycznej w zakresie projektowania o niskiej mocy.

Rohm prowadzi działalność w ponad 20 krajach i jest jedną z największych firm półprzewodników na świecie.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com