Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TX0158A Arkusz danych (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TX0158A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Numer części TX0158A
Pobierz  TX0158A Pobierz
Rozmiar pliku   197.27 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis 7.0x5.0 VCXO 35.328 MHz

TX0158A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TX0158A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TX0158A
Pobierz  TX0158A Click to download

Rozmiar pliku   197.27 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis 7.0x5.0 VCXO 35.328 MHz

TX0158A Arkusz danych (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.




Podobny numer części - TX0158A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TX0156A TAI-SAW-TX0156A Datasheet
206Kb / 5P
SMD 5x3.2 16.367667MHz TCXO
TX0159A TAI-SAW-TX0159A Datasheet
219Kb / 6P
SMD 5.0x3.2 19.44MHz VCTCXO
More results


Podobny opis - TX0158A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TX0139A TAI-SAW-TX0139A Datasheet
189Kb / 4P
7.0x5.0 PECL VCXO 155.52 MHz
TX0144A TAI-SAW-TX0144A Datasheet
184Kb / 5P
7.0x5.0 VCXO 24.576 MHz
TX0147A TAI-SAW-TX0147A Datasheet
173Kb / 4P
7.0x5.0 VCXO 54 MHz
TX0148A TAI-SAW-TX0148A Datasheet
181Kb / 4P
7.0x5.0 VCXO 27 MHz
TX0171A TAI-SAW-TX0171A Datasheet
208Kb / 5P
7.0x5.0 VCXO 100 MHz
TX0172A TAI-SAW-TX0172A Datasheet
208Kb / 5P
7.0x5.0 VCXO 125 MHz
TX0215A TAI-SAW-TX0215A Datasheet
188Kb / 5P
7.0x5.0 36 MHz VCXO
TX0444A TAI-SAW-TX0444A Datasheet
365Kb / 7P
7.0x5.0 VCXO 122.88 MHz
REV. NO.:1.0
TX0460A TAI-SAW-TX0460A Datasheet
350Kb / 7P
7.0x5.0 VCXO 32 MHz
REV. NO.:1
TX0582A TAI-SAW-TX0582A Datasheet
163Kb / 8P
7.0x5.0 VCXO 61.44 MHz
REV. NO.:1.0
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com