Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

804DCR Arkusz danych (PDF) - Naina Semiconductor ltd.

804DCR Datasheet PDF - Naina Semiconductor ltd.
Numer części 804DCR
Pobierz  804DCR Pobierz
Rozmiar pliku   134.87 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  NAINA [Naina Semiconductor ltd.]
Strona internetowa  http://www.nainasemi.com
Logo NAINA - Naina Semiconductor ltd.
Szczegółowy opis Phase Control Thyristors (Capsule Type)

804DCR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
804DCR Datasheet PDF - Naina Semiconductor ltd.

Numer części 804DCR
Pobierz  804DCR Click to download

Rozmiar pliku   134.87 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  NAINA [Naina Semiconductor ltd.]
Strona internetowa  http://www.nainasemi.com
Logo NAINA - Naina Semiconductor ltd.
Szczegółowy opis Phase Control Thyristors (Capsule Type)

804DCR Arkusz danych (HTML) - Naina Semiconductor ltd.




Podobny numer części - 804DCR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Naina Semiconductor ltd...
804DCR NAINA-804DCR_17 Datasheet
129Kb / 3P
Phase Control Thyristors (Capsule Type), 800A
More results


Podobny opis - 804DCR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AEGIS SEMICONDUTORES LT...
A5N:1000.22H AEGIS-A5N:1000.22H Datasheet
333Kb / 4P
Phase Control Thyristors
logo
Naina Semiconductor ltd...
504DCR NAINA-504DCR Datasheet
126Kb / 2P
Phase Control Thyristors (Capsule Type)
604DCR NAINA-604DCR Datasheet
127Kb / 2P
Phase Control Thyristors (Capsule Type)
1004DCR NAINA-1004DCR Datasheet
144Kb / 2P
Phase Control Thyristors (Capsule Type)
25NT NAINA-25NT_17 Datasheet
149Kb / 2P
Phase Control Thyristors (Stud Type), 25A
150NT NAINA-150NT_17 Datasheet
109Kb / 2P
Phase Control Thyristors (Stud Type), 150A
504DCR NAINA-504DCR_17 Datasheet
120Kb / 3P
Phase Control Thyristors (Capsule Type), 500A
604DCR NAINA-604DCR_17 Datasheet
121Kb / 3P
Phase Control Thyristors (Capsule Type), 600A
804DCR NAINA-804DCR_17 Datasheet
129Kb / 3P
Phase Control Thyristors (Capsule Type), 800A
1004DCR NAINA-1004DCR_17 Datasheet
152Kb / 3P
Phase Control Thyristors (Capsule Type), 1000A
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com