Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CXA2506 Arkusz danych (PDF) - Sony Corporation

CXA2506 Datasheet PDF - Sony Corporation
Numer części CXA2506
Pobierz  CXA2506 Pobierz
Rozmiar pliku   250.64 Kbytes
Page   19 Pages
Producent  SONY [Sony Corporation]
Strona internetowa  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation
Szczegółowy opis Electronic Volume

CXA2506 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
CXA2506 Datasheet PDF - Sony Corporation

Numer części CXA2506
Pobierz  CXA2506 Click to download

Rozmiar pliku   250.64 Kbytes
Page   19 Pages
Producent  SONY [Sony Corporation]
Strona internetowa  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation
Szczegółowy opis Electronic Volume

CXA2506 Arkusz danych (HTML) - Sony Corporation


CXA2506 Szczegóły Produktu

Description
The CXA2506Q is a 2-channel electronic volume IC. A 34-bit serial data input controls the level and characteristics of the output signal. It may be used in car stereos and general audio systems.

Features
• Loudness (Full boost at –32 dB or less of VRC)
• Volume control (from 0 dB to –87 dB, –∞ dB: Fine (1 dB-step) Coarse (8 dB-step)
• Balance
• Tone control (3-band, 2 dB-step from –15 dB to +15 dB)
• Fader (2 dB-step to –20 dB, –25 dB, –35 dB, –45 dB, –60 dB, –∞ dB)
• Input and gain selector (4 channels)
• Serial data control (DATA, CLK, CE)
• Single 8 V power supply
• Zero-cross detection circuit
• Timer
• Power-off mute




Podobny numer części - CXA2506

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sony Corporation
CXA2500 SONY-CXA2500 Datasheet
220Kb / 11P
Dual REC/PB Preamplifier
CXA2500M SONY-CXA2500M Datasheet
220Kb / 11P
Dual REC/PB Preamplifier
CXA2500N SONY-CXA2500N Datasheet
220Kb / 11P
Dual REC/PB Preamplifier
CXA2502 SONY-CXA2502 Datasheet
209Kb / 11P
Dolby B-C Type Noise Reduction System for Playback
CXA2502M SONY-CXA2502M Datasheet
209Kb / 11P
Dolby B-C Type Noise Reduction System for Playback
More results


Podobny opis - CXA2506

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TC9235P TOSHIBA-TC9235P Datasheet
342Kb / 10P
ELECTRONIC VOLUME
TC9260P TOSHIBA-TC9260P Datasheet
350Kb / 10P
ELECTRONIC VOLUME
TC9153 TOSHIBA-TC9153 Datasheet
1Mb / 16P
electronic volume
logo
Sony Corporation
CXA1211M SONY-CXA1211M Datasheet
121Kb / 10P
Electronic Volume
CXA1746Q SONY-CXA1746Q Datasheet
254Kb / 19P
Electronic Volume
CXA1946AQ SONY-CXA1946AQ Datasheet
367Kb / 24P
Electronic Volume
CXA1946BQ SONY-CXA1946BQ Datasheet
365Kb / 23P
Electronic Volume
CXA1946CR SONY-CXA1946CR Datasheet
419Kb / 23P
Electronic Volume
CXA1646Q SONY-CXA1646Q Datasheet
273Kb / 21P
Electronic Volume
logo
Silan Microelectronics ...
SC9235 SILAN-SC9235 Datasheet
139Kb / 9P
ELECTRONIC VOLUME
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com