Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MHW8242A Arkusz danych (PDF) - Motorola, Inc

MHW8242A Datasheet PDF - Motorola, Inc
Numer części MHW8242A
Pobierz  MHW8242A Pobierz
Rozmiar pliku   54.73 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Strona internetowa  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Szczegółowy opis 24 dB GAIN 860 MHz 128-CHANNEL CATV AMPLIFIER

MHW8242A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
MHW8242A Datasheet PDF - Motorola, Inc

Numer części MHW8242A
Pobierz  MHW8242A Click to download

Rozmiar pliku   54.73 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Strona internetowa  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Szczegółowy opis 24 dB GAIN 860 MHz 128-CHANNEL CATV AMPLIFIER

MHW8242A Arkusz danych (HTML) - Motorola, Inc


MHW8242A Szczegóły Produktu

The RF Line
128-Channel (860 MHz) CATV Amplifier Line Extender Amplifier

• Specified for 128–Channel Performance
• Broadband Power Gain - @ f = 40–860 MHz
   Gp = 24 dB (Typ)
• Broadband Noise Figure
   NF = 7.5 dB (Max) @ 860 MHz
• Superior Gain, Return Loss and DC Current Stability with Temperature
• All Gold Metallization
• 7 GHz fT Ion–Implanted Transistors
• Improved CTB Performance




Podobny numer części - MHW8242A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Freescale Semiconductor...
MHW8242AN FREESCALE-MHW8242AN Datasheet
159Kb / 4P
CATV Amplifier Module
More results


Podobny opis - MHW8242A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Motorola, Inc
MHW7222 MOTOROLA-MHW7222 Datasheet
48Kb / 2P
22 dB GAIN 750/860 MHz 110/128 CHANNEL CATV AMPLIFIERS
MHW7242 MOTOROLA-MHW7242 Datasheet
46Kb / 2P
24 dB GAIN 750 MHz 110.CHANNEL CATV AMPLIFIER
MHW8182A MOTOROLA-MHW8182A Datasheet
53Kb / 2P
128-Channel 860 MHz CATV Amplifier
MHW8185 MOTOROLA-MHW8185 Datasheet
55Kb / 2P
19.4 dB GAIN 860 MHz 128-CHANNEL CATV AMPLIFIER
MHW8185R MOTOROLA-MHW8185R Datasheet
55Kb / 2P
19.4 dB GAIN 860 MHz 128-CHANNEL CATV AMPLIFIER
MHW8205 MOTOROLA-MHW8205 Datasheet
55Kb / 2P
20.2 dB GAIN 860 MHz 128-CHANNEL CATV AMPLIFIER
MHW8242 MOTOROLA-MHW8242 Datasheet
46Kb / 2P
24 dB GAIN 860 MHz 128-CHANNEL CATV AMPLIFIER
MHW8272 MOTOROLA-MHW8272 Datasheet
60Kb / 2P
27 dB GAIN 860 MHz 128-CHANNEL CATV AMPLIFIER
MHW8272A MOTOROLA-MHW8272A Datasheet
54Kb / 2P
27 dB GAIN 860 MHz 128-CHANNEL CATV AMPLIFIER
MHW8292 MOTOROLA-MHW8292 Datasheet
60Kb / 2P
29 dB GAIN 860 MHz 128-CHANNEL CATV AMPLIFIER
More results




O Motorola, Inc


Motorola, Inc. była amerykańską międzynarodową firmą telekomunikacyjną, która została założona w 1928 roku. Miała siedzibę w Schaumburgu w stanie Illinois i była jednym z największych dostawców telefonów komórkowych, sprzętu telekomunikacyjnego i półprzewodników. W całej swojej historii Motorola była znana z innowacji w dziedzinie telekomunikacji, w tym z rozwoju pierwszego na świecie dostępnego na rynku telefonu komórkowego, Dynatac i pierwszego na świecie dwukierunkowego pagera, Pageboya.

W 2011 r. Motorola podzielił się na dwie oddzielne firmy: Motorola Mobility i Motorola Solutions. Motorola Mobility została później przejęta przez Google w 2012 roku i jest obecnie spółką zależną Lenovo. Motorola Solutions koncentruje się na rozwiązaniach związanych z bezpieczeństwem publicznym i komercyjnym i przemysłowym. Firma zapewnia szeroką gamę produktów, w tym radiotelefony, mobilne urządzenia komputerowe i sprzęt infrastruktury sieciowej.

Motorola była jednym z pionierów branży telefonów komórkowych i ma bogatą historię innowacji i postępów technologicznych. Dziedzictwo firmy trwa poprzez jej spółki zależne, a jej technologia i produkty są nadal używane na całym świecie.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com