Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AO4454 Arkusz danych (PDF) - Alpha & Omega Semiconductors

AO4454 Datasheet PDF - Alpha & Omega Semiconductors
Numer części AO4454
Pobierz  AO4454 Pobierz
Rozmiar pliku   281.56 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
Strona internetowa  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors
Szczegółowy opis 100V N-Channel MOSFET

AO4454 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
AO4454 Datasheet PDF - Alpha & Omega Semiconductors

Numer części AO4454
Pobierz  AO4454 Click to download

Rozmiar pliku   281.56 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
Strona internetowa  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors
Szczegółowy opis 100V N-Channel MOSFET

AO4454 Arkusz danych (HTML) - Alpha & Omega Semiconductors


AO4454 Szczegóły Produktu

General Description
The AO4454 is fabricated with SDMOSTM trench technology that combines excellent RDS(ON) with low gate charge.The result is outstanding efficiency with controlled switching behaviar. This universal technology is well suited for PWM, load switching and general purpose applications.
   
Product Summary
    VDS                                     100V
    ID (at VGS=10V)                  6.5A
    RDS(ON) (at VGS=10V) < 36mΩ
    RDS(ON) (at VGS = 7V) < 43mΩ

    100% UIS Tested
    100% Rg Tested
   




Podobny numer części - AO4454

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
shenzhen wanhexing Elec...
AO4454 WHXPCB-AO4454 Datasheet
2Mb / 6P
100V N-Channel MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
AO4454 KEXIN-AO4454 Datasheet
1Mb / 5P
N-Channel MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AO4454 VBSEMI-AO4454 Datasheet
1,020Kb / 9P
N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
AO4454-HF KEXIN-AO4454-HF Datasheet
2Mb / 5P
N-Channel MOSFET
More results


Podobny opis - AO4454

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQH140N10 FAIRCHILD-FQH140N10 Datasheet
679Kb / 8P
100V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO3442 AOSMD-AO3442 Datasheet
500Kb / 5P
100V N-Channel MOSFET
AOB410L AOSMD-AOB410L Datasheet
319Kb / 7P
100V N-Channel MOSFET
AO4482 AOSMD-AO4482 Datasheet
204Kb / 6P
100V N-Channel MOSFET
AOD478 AOSMD-AOD478 Datasheet
427Kb / 6P
100V N-Channel MOSFET
AON2290 AOSMD-AON2290 Datasheet
227Kb / 5P
100V N-Channel MOSFET
AON6290 AOSMD-AON6290 Datasheet
271Kb / 6P
100V N-Channel MOSFET
AON6450 AOSMD-AON6450_11 Datasheet
279Kb / 7P
100V N-Channel MOSFET
More results




O Alpha & Omega Semiconductors


Alpha & Omega Semiconductors (AOS) to globalna firma półprzewodników, która specjalizuje się w projektowaniu i produkcji obwodów zintegrowanych zarządzania energią (ICS).
Firma została założona w 1995 roku i ma swoją siedzibę w San Jose w Kalifornii.
AOS zapewnia szeroki zakres rozwiązań do zarządzania energią dla aplikacji w zakresie elektroniki konsumpcyjnej, komputerów, telekomunikacji i systemów przemysłowych.
Firma znana jest z najnowocześniejszych technologii i innowacyjnych produktów oraz ma silną reputację w branży półprzewodników.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com