Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AOD4180 Arkusz danych (PDF) - Alpha & Omega Semiconductors

AOD4180 Datasheet PDF - Alpha & Omega Semiconductors
Numer części AOD4180
Pobierz  AOD4180 Pobierz
Rozmiar pliku   268.92 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
Strona internetowa  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors
Szczegółowy opis 80V N-Channel MOSFET

AOD4180 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
AOD4180 Datasheet PDF - Alpha & Omega Semiconductors

Numer części AOD4180
Pobierz  AOD4180 Click to download

Rozmiar pliku   268.92 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
Strona internetowa  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors
Szczegółowy opis 80V N-Channel MOSFET

AOD4180 Arkusz danych (HTML) - Alpha & Omega Semiconductors


AOD4180 Szczegóły Produktu

General Description

The AOD4180 is fabricated with SDMOS™ trench technology that combines excellent RDS(ON) with low gate charge and low Qrr.The result is outstanding efficiency with controlled switching behavior. This universal technology is well suited for PWM, load switching and general purpose applications.



 



Product Summary

  VDS                    80V

  ID (at VGS=10V) 54A

  RDS(ON) (at VGS=10V) < 14mΩ

  RDS(ON) (at VGS = 7V) < 18mΩ

  100% UIS Tested

  100% Rg Tested



 




Podobny numer części - AOD4180

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AOD4180 VBSEMI-AOD4180 Datasheet
1Mb / 9P
N-Channel 80 V (D-S) MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
AOD4180 ISC-AOD4180 Datasheet
309Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Podobny opis - AOD4180

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF70N08 FAIRCHILD-FQAF70N08 Datasheet
662Kb / 8P
80V N-Channel MOSFET
FQB24N08 FAIRCHILD-FQB24N08 Datasheet
719Kb / 9P
80V N-Channel MOSFET
FQD9N08 FAIRCHILD-FQD9N08 Datasheet
536Kb / 9P
80V N-Channel MOSFET
FQP24N08 FAIRCHILD-FQP24N08 Datasheet
711Kb / 8P
80V N-Channel MOSFET
FQP44N08 FAIRCHILD-FQP44N08 Datasheet
668Kb / 8P
80V N-Channel MOSFET
FQP70N08 FAIRCHILD-FQP70N08 Datasheet
667Kb / 8P
80V N-Channel MOSFET
FQPF17N08 FAIRCHILD-FQPF17N08 Datasheet
600Kb / 8P
80V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOB284L AOSMD-AOB284L Datasheet
249Kb / 5P
80V N-Channel MOSFET
AOD2810 AOSMD-AOD2810 Datasheet
294Kb / 6P
80V N-Channel MOSFET
logo
shenzhen wanhexing Elec...
AO4444L WHXPCB-AO4444L Datasheet
2Mb / 6P
80V N-Channel MOSFET
More results




O Alpha & Omega Semiconductors


Alpha & Omega Semiconductors (AOS) to globalna firma półprzewodników, która specjalizuje się w projektowaniu i produkcji obwodów zintegrowanych zarządzania energią (ICS).
Firma została założona w 1995 roku i ma swoją siedzibę w San Jose w Kalifornii.
AOS zapewnia szeroki zakres rozwiązań do zarządzania energią dla aplikacji w zakresie elektroniki konsumpcyjnej, komputerów, telekomunikacji i systemów przemysłowych.
Firma znana jest z najnowocześniejszych technologii i innowacyjnych produktów oraz ma silną reputację w branży półprzewodników.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com