Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

PDB181-GTR Arkusz danych (PDF) - Bourns Electronic Solutions

PDB181-GTR Datasheet PDF - Bourns Electronic Solutions
Numer części PDB181-GTR
Pobierz  PDB181-GTR Pobierz
Rozmiar pliku   360.77 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  BOURNS [Bourns Electronic Solutions]
Strona internetowa  http://www.bourns.com
Logo BOURNS - Bourns Electronic Solutions
Szczegółowy opis PDB181-GTR Series - 17 mm Guitar Potentiometer

PDB181-GTR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
PDB181-GTR Datasheet PDF - Bourns Electronic Solutions

Numer części PDB181-GTR
Pobierz  PDB181-GTR Click to download

Rozmiar pliku   360.77 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  BOURNS [Bourns Electronic Solutions]
Strona internetowa  http://www.bourns.com
Logo BOURNS - Bourns Electronic Solutions
Szczegółowy opis PDB181-GTR Series - 17 mm Guitar Potentiometer

PDB181-GTR Arkusz danych (HTML) - Bourns Electronic Solutions




Podobny numer części - PDB181-GTR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Bourns Electronic Solut...
PDB181-A218P-103A1 BOURNS-PDB181-A218P-103A1 Datasheet
583Kb / 5P
17 mm Rotary Potentiometer
PDB181-A220P-103A1 BOURNS-PDB181-A220P-103A1 Datasheet
583Kb / 5P
17 mm Rotary Potentiometer
PDB181-A225P-103A1 BOURNS-PDB181-A225P-103A1 Datasheet
583Kb / 5P
17 mm Rotary Potentiometer
PDB181-A418P-103A1 BOURNS-PDB181-A418P-103A1 Datasheet
583Kb / 5P
17 mm Rotary Potentiometer
PDB181-A420P-103A1 BOURNS-PDB181-A420P-103A1 Datasheet
583Kb / 5P
17 mm Rotary Potentiometer
More results


Podobny opis - PDB181-GTR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Bourns Electronic Solut...
PDA17 BOURNS-PDA17 Datasheet
266Kb / 3P
17 mm Rotary Potentiometer
PDB183-GTR BOURNS-PDB183-GTR Datasheet
507Kb / 4P
17 mm Guitar Potentiometer w/Push-Pull Switch
PDB241-GTR BOURNS-PDB241-GTR Datasheet
299Kb / 2P
PDB241-GTR Series - 24 mm Guitar Potentiometer
H-1201 BOURNS-H-1201 Datasheet
299Kb / 2P
PDB241-GTR Series - 24 mm Guitar Potentiometer
PDB241-GNL BOURNS-PDB241-GNL_13 Datasheet
242Kb / 2P
?쏯o-Load??Guitar Potentiometer
PDB241-GTR BOURNS-PDB241-GTR_13 Datasheet
282Kb / 2P
24 mm Guitar Potentiometer
PDB182-GTRB BOURNS-PDB182-GTRB Datasheet
258Kb / 2P
PDB182-GTRB - 17 mm Blend-Balance Guitar Potentiometer
logo
CTS Corporation
450G CTS-450G Datasheet
193Kb / 2P
CTS Guitar Series 24mm Potentiometer
logo
Bourns Electronic Solut...
PDB185-GTR BOURNS-PDB185-GTR Datasheet
665Kb / 4P
17 mm Guitar Potentiometer w/Latching-Push Switch
H-1202 BOURNS-H-1202 Datasheet
341Kb / 2P
17 mm Guitar Potentiometer
More results




O Bourns Electronic Solutions


Bourns Electronic Solutions is a company that provides electronic components, modules, and solutions for a variety of industries, including automotive, telecommunications, industrial, medical, and consumer electronics.

The company offers a wide range of products such as resistors, potentiometers, sensors, circuit protection components, magnetic products, and more. Bourns' products are designed to help customers solve challenges related to power management, signal conditioning, and circuit protection.

Bourns was founded in 1947 and is headquartered in Riverside, California, USA. The company has manufacturing facilities, sales offices, and distribution centers located throughout the world.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com