Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

A40MX02-2PL100A Arkusz danych (PDF) - Microsemi Corporation

A40MX02-2PL100A Datasheet PDF - Microsemi Corporation
Numer części A40MX02-2PL100A
Pobierz  A40MX02-2PL100A Pobierz
Rozmiar pliku   7439.21 Kbytes
Page   142 Pages
Producent  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Strona internetowa  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation
Szczegółowy opis 40MX and 42MX FPGA Families

A40MX02-2PL100A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
A40MX02-2PL100A Datasheet PDF - Microsemi Corporation

Numer części A40MX02-2PL100A
Pobierz  A40MX02-2PL100A Click to download

Rozmiar pliku   7439.21 Kbytes
Page   142 Pages
Producent  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Strona internetowa  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation
Szczegółowy opis 40MX and 42MX FPGA Families

A40MX02-2PL100A Arkusz danych (HTML) - Microsemi Corporation


A40MX02-2PL100A Szczegóły Produktu

General Description
Microsemis 40MX and 42MX families offer a cost-effective design solution at 5V. The MX devices are single-chip solutions and provide high performance while shortening the system design and development cycle. MX devices can integrate and consolidate logic implemented in multiple PALs, CPLDs, and FPGAs. Example applications include high-speed controllers and address decoding, peripheral bus interfaces, DSP, and co-processor functions.

Features
High Capacity
• Single-Chip ASIC Alternative
• 3,000 to 54,000 System Gates
• Up to 2.5 kbits Configurable Dual-Port SRAM
• Fast Wide-Decode Circuitry
• Up to 202 User-Programmable I/O Pins

High Performance
• 5.6 ns Clock-to-Out
• 250 MHz Performance
• 5 ns Dual-Port SRAM Access
• 100 MHz FIFOs
• 7.5 ns 35-Bit Address Decode

HiRel Features
• Commercial, Industrial, Automotive, and Military Temperature Plastic Packages
• Commercial, Military Temperature, and MIL-STD-883 Ceramic Packages
• QML Certification
• Ceramic Devices Available to DSCC SMD

Ease of Integration
• Mixed-Voltage Operation (5.0V or 3.3V for core and I/Os), with PCI-Compliant I/Os
• Up to 100% Resource Utilization and 100% Pin Locking
• Deterministic, User-Controllable Timing
• Unique In-System Diagnostic and Verification Capability with Silicon Explorer II
• Low Power Consumption
• IEEE Standard 1149.1 (JTAG)Boundary Scan Testing




Podobny numer części - A40MX02-2PL100A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Microsemi Corporation
A40MX02-2PL100A MICROSEMI-A40MX02-2PL100A Datasheet
2Mb / 173P
40MX and 42MX FPGA
More results


Podobny opis - A40MX02-2PL100A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
List of Unclassifed Man...
A40MX02 ETC1-A40MX02 Datasheet
854Kb / 123P
40MX and 42MX FPGA Families
logo
Actel Corporation
A42MX16-1PQ100ES ACTEL-A42MX16-1PQ100ES Datasheet
908Kb / 123P
40MX and 42MX FPGA Families
logo
Microsemi Corporation
A40MX04-PLG68 MICROSEMI-A40MX04-PLG68 Datasheet
7Mb / 142P
40MX and 42MX FPGA Families
A42MX09-FPL84 MICROSEMI-A42MX09-FPL84 Datasheet
7Mb / 142P
40MX and 42MX FPGA Families
A42MX24-PQ208I MICROSEMI-A42MX24-PQ208I Datasheet
7Mb / 142P
40MX and 42MX FPGA Families
A40MX02-PL44 MICROSEMI-A40MX02-PL44 Datasheet
7Mb / 142P
40MX and 42MX FPGA Families
A40MX04-PL84 MICROSEMI-A40MX04-PL84 Datasheet
7Mb / 142P
40MX and 42MX FPGA Families
A42MX09-TQ176 MICROSEMI-A42MX09-TQ176 Datasheet
7Mb / 143P
40MX and 42MX FPGA Families
A42MX24-2PQ160 MICROSEMI-A42MX24-2PQ160 Datasheet
7Mb / 143P
40MX and 42MX FPGA Families
logo
Omron Electronics LLC
A42MX09-PLG84M OMRON-A42MX09-PLG84M Datasheet
7Mb / 143P
40MX and 42MX FPGA Families
More results




O Microsemi Corporation


Microsemi Corporation była amerykańską firmą specjalizującą się w projektowaniu i produkcji rozwiązań półprzewodników i systemów.
Firma została założona w 1960 roku i miała siedzibę w Aliso Viejo w Kalifornii.
Microsemi dostarczyło szeroką gamę produktów, w tym analogowe i mieszane obwody zintegrowane, produkowane tablice bram (FPGA), produkty zarządzania energią i kontrolą oraz inne roztwory półprzewodników.
Produkty firmy były wykorzystywane w różnych zastosowaniach, takich jak obrona i bezpieczeństwo, lotnictwo i lotnictwo, przemysł i komunikacja.
Microsemi było znane ze swojej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie technologii półprzewodników i zdolności do dostarczania wysokiej jakości i niezawodnych produktów dla swoich klientów.
W 2018 r. Microsemi zostało przejęte przez MicroChip Technology, wiodącego dostawcę produktów mikrokontrolerów, mieszanych, analogowych i bezpieczeństwa.
Marka Microsemi nie jest już używana, ale jej technologia i produkty są nadal częścią portfolio Microchip.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com