Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AO4476A Arkusz danych (PDF) - shenzhen wanhexing Electronics Co.,Ltd

AO4476A Datasheet PDF - shenzhen wanhexing Electronics Co.,Ltd
Numer części AO4476A
Pobierz  AO4476A Pobierz
Rozmiar pliku   2646.06 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  WHXPCB [shenzhen wanhexing Electronics Co.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.whxpcb.com
Logo WHXPCB - shenzhen wanhexing Electronics Co.,Ltd
Szczegółowy opis 30V N-Channel MOSFET

AO4476A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
AO4476A Datasheet PDF - shenzhen wanhexing Electronics Co.,Ltd

Numer części AO4476A
Pobierz  AO4476A Click to download

Rozmiar pliku   2646.06 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  WHXPCB [shenzhen wanhexing Electronics Co.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.whxpcb.com
Logo WHXPCB - shenzhen wanhexing Electronics Co.,Ltd
Szczegółowy opis 30V N-Channel MOSFET

AO4476A Arkusz danych (HTML) - shenzhen wanhexing Electronics Co.,Ltd


AO4476A Szczegóły Produktu

General Description
The AO4476A combines advanced trench MOSFET technology with a low resistance package to provide extremely low RDS(ON). This device is suitable for use as a high side switch in SMPS and general purpose applications.

Product Summary
   VDS                                    30V
   ID (at VGS=10V)                15A
   RDS(ON) (at VGS=10V)    < 7.7mΩ
   RDS(ON) (at VGS = 4.5V) < 10.8mΩ

   100% UIS Tested
   100% Rg Tested




Podobny numer części - AO4476A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO4476A AOSMD-AO4476A Datasheet
371Kb / 6P
30V N-Channel MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
AO4476A KEXIN-AO4476A Datasheet
1Mb / 5P
N-Channel MOSFET
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
AO4476A DOINGTER-AO4476A Datasheet
512Kb / 5P
N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
logo
Guangdong Kexin Industr...
AO4476A-HF KEXIN-AO4476A-HF Datasheet
2Mb / 5P
N-Channel MOSFET
More results


Podobny opis - AO4476A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
List of Unclassifed Man...
CMT4410 ETC-CMT4410 Datasheet
183Kb / 6P
N-CHANNEL 30V MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM4392 TSC-TSM4392 Datasheet
207Kb / 4P
30V N-Channel MOSFET
TSM4404 TSC-TSM4404 Datasheet
245Kb / 6P
30V N-Channel MOSFET
TSM4872 TSC-TSM4872_09 Datasheet
243Kb / 6P
30V N-Channel MOSFET
logo
shenzhen wanhexing Elec...
AO4490 WHXPCB-AO4490 Datasheet
2Mb / 6P
30V N-Channel MOSFET
AO4498 WHXPCB-AO4498 Datasheet
2Mb / 6P
30V N-Channel MOSFET
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com