Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AATIAN27 Arkusz danych (PDF) - SiGe Semiconductor, Inc.

AATIAN27 Datasheet PDF - SiGe Semiconductor, Inc.
Numer części AATIAN27
Pobierz  AATIAN27 Pobierz
Rozmiar pliku   97.9 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  SIGE [SiGe Semiconductor, Inc.]
Strona internetowa  http://www.sige.com
Logo SIGE - SiGe Semiconductor, Inc.
Szczegółowy opis 1MHz 3A Buck DC/DC Switch Mode Regulator

AATIAN27 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
AATIAN27 Datasheet PDF - SiGe Semiconductor, Inc.

Numer części AATIAN27
Pobierz  AATIAN27 Click to download

Rozmiar pliku   97.9 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  SIGE [SiGe Semiconductor, Inc.]
Strona internetowa  http://www.sige.com
Logo SIGE - SiGe Semiconductor, Inc.
Szczegółowy opis 1MHz 3A Buck DC/DC Switch Mode Regulator

AATIAN27 Arkusz danych (HTML) - SiGe Semiconductor, Inc.




Podobny numer części - AATIAN27

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
SiGe Semiconductor, Inc...
AATIAN22 SIGE-AATIAN22 Datasheet
850Kb / 11P
3MHz Fast Transient 400mA Step-Down Converter
AATIAN23 SIGE-AATIAN23 Datasheet
237Kb / 4P
1A Buck DC/DC Switch Mode Regulator
AATIAN24 SIGE-AATIAN24 Datasheet
124Kb / 4P
850kHz 700mA Buck Regulator
AATIAN25 SIGE-AATIAN25 Datasheet
121Kb / 5P
850kHz 700mA Buck Regulator
AATIAN26 SIGE-AATIAN26 Datasheet
241Kb / 4P
850kHz 1A Buck Regulator
More results


Podobny opis - AATIAN27

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Advanced Analogic Techn...
AAT1154 ANALOGICTECH-AAT1154 Datasheet
482Kb / 18P
1MHz 3A Buck DC/DC Converter
logo
Anpec Electronics Corop...
APW7093 ANPEC-APW7093 Datasheet
728Kb / 20P
3A, 1MHz, Step Down DC/DC Regulator
logo
List of Unclassifed Man...
TS30011 ETC2-TS30011 Datasheet
1Mb / 18P
High Efficiency 1A/2A/3A Current-Mode Synchronous Buck DC/DC Converter, 1MHz
TS30012 ETC2-TS30012 Datasheet
1Mb / 18P
High Efficiency 1A/2A/3A Current-Mode Synchronous Buck DC/DC Converter, 1MHz
TS30013 ETC2-TS30013 Datasheet
1Mb / 18P
High Efficiency 1A/2A/3A Current-Mode Synchronous Buck DC/DC Converter, 1MHz
logo
SiGe Semiconductor, Inc...
AATIAN23 SIGE-AATIAN23 Datasheet
237Kb / 4P
1A Buck DC/DC Switch Mode Regulator
logo
Semtech Corporation
TS30011 SEMTECH-TS30011 Datasheet
3Mb / 18P
High Efficiency 1A/2A/3A Current-Mode Synchronous Buck DC/DC Converter, 1MHz
TS30111 SEMTECH-TS30111 Datasheet
1Mb / 21P
High Efficiency 700mA Current-Mode Synchronous Buck DC/DC Regulator, 1MHz
logo
AiT Semiconductor Inc.
A7542 AITSEMI-A7542 Datasheet
456Kb / 9P
DC-DC CONVERTER(BOOST) 1MHz, 3A STEP UP REGULATOR
REV2.0
logo
Diodes Incorporated
AP3441 DIODES-AP3441_V01 Datasheet
776Kb / 13P
1MHZ, 3A STEP-DOWN DC-DC BUCK CONVERTER
Rev. 3 - 2 September 2019
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com