Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

PE42421 Arkusz danych (PDF) - Peregrine Semiconductor

PE42421 Datasheet PDF - Peregrine Semiconductor
Numer części PE42421_14
Pobierz  PE42421 Pobierz
Rozmiar pliku   921.3 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  PSEMI [Peregrine Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.psemi.com
Logo PSEMI - Peregrine Semiconductor
Szczegółowy opis SPDT UltraCMOS짰

PE42421 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
PE42421 Datasheet PDF - Peregrine Semiconductor

Numer części PE42421_14
Pobierz  PE42421 Click to download

Rozmiar pliku   921.3 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  PSEMI [Peregrine Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.psemi.com
Logo PSEMI - Peregrine Semiconductor
Szczegółowy opis SPDT UltraCMOS짰

PE42421 Arkusz danych (HTML) - Peregrine Semiconductor




Podobny numer części - PE42421_14

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Peregrine Semiconductor...
PE42421 PEREGRINE-PE42421_15 Datasheet
325Kb / 9P
RF Switch
More results


Podobny opis - PE42421_14

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Peregrine Semiconductor
PE42821 PSEMI-PE42821 Datasheet
403Kb / 12P
UltraCMOS짰 SPDT RF Switch 100 - 2700 MHz
PE42420 PSEMI-PE42420_14 Datasheet
400Kb / 12P
UltraCMOS짰 SPDT RF Switch
PE42422 PSEMI-PE42422_14 Datasheet
962Kb / 13P
UltraCMOS짰 SPDT RF Switch
PE42720 PSEMI-PE42720_14 Datasheet
983Kb / 11P
UltraCMOS짰 SPDT RF Switch
PE42721 PSEMI-PE42721_14 Datasheet
345Kb / 12P
UltraCMOS짰 SPDT RF Switch
PE42420LGBB-Z PSEMI-PE42420LGBB-Z Datasheet
403Kb / 12P
UltraCMOS짰 SPDT RF Switch 100.6000 MHz
PE42421SCAA-Z PSEMI-PE42421SCAA-Z Datasheet
385Kb / 9P
SPDT UltraCMOS짰 10 MHz ??3.0 GHz RF Switch
PE42422MLAA-Z PSEMI-PE42422MLAA-Z Datasheet
1Mb / 16P
UltraCMOS짰 SPDT RF Switch 5??000 MHz
PE42721MLBA-Z PSEMI-PE42721MLBA-Z Datasheet
1Mb / 12P
UltraCMOS짰 SPDT RF Switch 5??200 MHz
PE42820MLBA-X PSEMI-PE42820MLBA-X Datasheet
371Kb / 12P
UltraCMOS짰 SPDT RF Switch 30??700 MHz
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com