Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

RO3134A Arkusz danych (PDF) - Murata Manufacturing Co., Ltd.

RO3134A Datasheet PDF - Murata Manufacturing Co., Ltd.
Numer części RO3134A
Pobierz  RO3134A Pobierz
Rozmiar pliku   391.79 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  MURATA [Murata Manufacturing Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.murata.com
Logo MURATA - Murata Manufacturing Co., Ltd.
Szczegółowy opis 372.5 MHz SAW Resonator

RO3134A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
RO3134A Datasheet PDF - Murata Manufacturing Co., Ltd.

Numer części RO3134A
Pobierz  RO3134A Click to download

Rozmiar pliku   391.79 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  MURATA [Murata Manufacturing Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.murata.com
Logo MURATA - Murata Manufacturing Co., Ltd.
Szczegółowy opis 372.5 MHz SAW Resonator

RO3134A Arkusz danych (HTML) - Murata Manufacturing Co., Ltd.




Podobny numer części - RO3134A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Murata Manufacturing Co...
RO3134A MURATA-RO3134A Datasheet
177Kb / 2P
372.5 MHz SAW Resonator
More results


Podobny opis - RO3134A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
RF Monolithics, Inc
RO2134A RFM-RO2134A Datasheet
98Kb / 2P
372.5 MHz SAW Resonator
RF3414E RFM-RF3414E Datasheet
63Kb / 2P
372.5 MHz SAW Filter
logo
Murata Manufacturing Co...
RO2044 MURATA-RO2044 Datasheet
145Kb / 2P
318.00 MHz SAW Resonator
RO2100 MURATA-RO2100 Datasheet
161Kb / 2P
295.05 MHz SAW Resonator
RO3073A MURATA-RO3073A Datasheet
392Kb / 2P
315.0 MHz SAW Resonator
RF1414D MURATA-RF1414D Datasheet
71Kb / 2P
372.5 MHz SAW Filter
RF3414E MURATA-RF3414E Datasheet
63Kb / 2P
372.5 MHz SAW Filter
RO3134A MURATA-RO3134A Datasheet
177Kb / 2P
372.5 MHz SAW Resonator
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0590A TAI-SAW-TA0590A Datasheet
293Kb / 6P
SAW Filter 372.5 MHz
TC0328A TAI-SAW-TC0328A Datasheet
267Kb / 6P
SAW Resonator 372.5 MHz
More results




O Murata Manufacturing Co., Ltd.


Murata Manufacturing Co., Ltd. to japońska międzynarodowa firma elektroniczna z siedzibą w Nagaokakyo, Kioto, Japonia.
Firma została założona w 1944 roku i od tego czasu stała się wiodącym producentem komponentów elektronicznych, w tym kondensatorów ceramicznych, modułów komunikacji bezprzewodowej i czujników.
Murata oferuje również szeroką gamę innych produktów i rozwiązań, takich jak systemy zarządzania akumulatorami, zasilacze i systemy pozyskiwania energii.
Firma działa na całym świecie i ma silną reputację jakości i innowacji w branży elektronicznej.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com