Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SF2120C Arkusz danych (PDF) - Murata Manufacturing Co., Ltd.

SF2120C Datasheet PDF - Murata Manufacturing Co., Ltd.
Numer części SF2120C
Pobierz  SF2120C Pobierz
Rozmiar pliku   562.5 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  MURATA [Murata Manufacturing Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.murata.com
Logo MURATA - Murata Manufacturing Co., Ltd.
Szczegółowy opis 149 MHz SAW Filter

SF2120C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
SF2120C Datasheet PDF - Murata Manufacturing Co., Ltd.

Numer części SF2120C
Pobierz  SF2120C Click to download

Rozmiar pliku   562.5 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  MURATA [Murata Manufacturing Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.murata.com
Logo MURATA - Murata Manufacturing Co., Ltd.
Szczegółowy opis 149 MHz SAW Filter

SF2120C Arkusz danych (HTML) - Murata Manufacturing Co., Ltd.




Podobny numer części - SF2120C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
RF Monolithics, Inc
SF2120C RFM-SF2120C Datasheet
562Kb / 7P
149.00 MHz SAW Filter
More results


Podobny opis - SF2120C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0063CN02271T ICST-SF0063CN02271T Datasheet
89Kb / 2P
63 MHz SAW Bandpass Filter 63 MHz SAW Bandpass Filter
Rev X1
logo
EPCOS
B3773 EPCOS-B3773 Datasheet
74Kb / 9P
SAW filter 868.95 MHz
B7738 EPCOS-B7738 Datasheet
93Kb / 8P
SAW filter 719.0 MHz
B9408 EPCOS-B9408 Datasheet
80Kb / 8P
SAW Filter 2140.0 MHz
B9410 EPCOS-B9410 Datasheet
102Kb / 8P
SAW filter 2441.75 MHz
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0096BA02394S ICST-SF0096BA02394S Datasheet
138Kb / 2P
96 MHz SAW Bandpass Filter 96 MHz SAW Bandpass Filter
logo
API Technologies Corp
SF0243BA03287S APITECH-SF0243BA03287S Datasheet
1Mb / 3P
SAW Filter 243 MHz SAW Bandpass Filter, 0.1 MHz Bandwidth
SF0240CD03109S APITECH-SF0240CD03109S Datasheet
154Kb / 3P
240 MHz SAW Filter 240 MHz SAW Filter
SF0185BA02302S APITECH-SF0185BA02302S Datasheet
126Kb / 3P
185.76 MHz SAW Bandpass Filter 185.76 MHz SAW Bandpass Filter
SF0162BA03266S APITECH-SF0162BA03266S Datasheet
1Mb / 3P
SAW Filter 162 MHz SAW Bandpass Filter, 0.06 MHz Bandwidth
More results




O Murata Manufacturing Co., Ltd.


Murata Manufacturing Co., Ltd. to japońska międzynarodowa firma elektroniczna z siedzibą w Nagaokakyo, Kioto, Japonia.
Firma została założona w 1944 roku i od tego czasu stała się wiodącym producentem komponentów elektronicznych, w tym kondensatorów ceramicznych, modułów komunikacji bezprzewodowej i czujników.
Murata oferuje również szeroką gamę innych produktów i rozwiązań, takich jak systemy zarządzania akumulatorami, zasilacze i systemy pozyskiwania energii.
Firma działa na całym świecie i ma silną reputację jakości i innowacji w branży elektronicznej.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com