Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SF1080A Arkusz danych (PDF) - Murata Manufacturing Co., Ltd.

SF1080A Datasheet PDF - Murata Manufacturing Co., Ltd.
Numer części SF1080A
Pobierz  SF1080A Pobierz
Rozmiar pliku   150.88 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  MURATA [Murata Manufacturing Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.murata.com
Logo MURATA - Murata Manufacturing Co., Ltd.
Szczegółowy opis 499.25 MHz SAW Filter

SF1080A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
SF1080A Datasheet PDF - Murata Manufacturing Co., Ltd.

Numer części SF1080A
Pobierz  SF1080A Click to download

Rozmiar pliku   150.88 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  MURATA [Murata Manufacturing Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.murata.com
Logo MURATA - Murata Manufacturing Co., Ltd.
Szczegółowy opis 499.25 MHz SAW Filter

SF1080A Arkusz danych (HTML) - Murata Manufacturing Co., Ltd.


SF1080A Szczegóły Produktu

499.25 MHz SAW Filter

• Designed for CATV Applications (Pilot Tone)
• Tightly-controlled Insertion Loss
• 9.1 x 7.1 mm Surface-mount Case
• Unbalanced Input and Output
• Complies with Directive 2002/95/EC (RoHS)




Podobny numer części - SF1080A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
RF Monolithics, Inc
SF1080A RFM-SF1080A Datasheet
265Kb / 9P
499.25 MHz SAW Filter
More results


Podobny opis - SF1080A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
RF Monolithics, Inc
SF1080A RFM-SF1080A Datasheet
265Kb / 9P
499.25 MHz SAW Filter
SF1146B RFM-SF1146B Datasheet
121Kb / 3P
499.25 MHz SAW Filter
logo
TriQuint Semiconductor
855104 TRIQUINT-855104 Datasheet
40Kb / 1P
499.25 MHz Bandpass Filter
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0063CN02271T ICST-SF0063CN02271T Datasheet
89Kb / 2P
63 MHz SAW Bandpass Filter 63 MHz SAW Bandpass Filter
Rev X1
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0524A TAI-SAW-TA0524A Datasheet
341Kb / 6P
SAW Filter 499.25 MHz SMD 5X5 mm
logo
API Technologies Corp
SF0240CD03109S APITECH-SF0240CD03109S Datasheet
154Kb / 3P
240 MHz SAW Filter 240 MHz SAW Filter
SF0162BA03266S APITECH-SF0162BA03266S Datasheet
1Mb / 3P
SAW Filter 162 MHz SAW Bandpass Filter, 0.06 MHz Bandwidth
logo
Murata Manufacturing Co...
SF1146B MURATA-SF1146B Datasheet
167Kb / 3P
499.25 MHz SAW Filter
logo
TriQuint Semiconductor
855104 TRIQUINT-855104_15 Datasheet
42Kb / 1P
499.25 MHz Bandpass Filter 1 MHz Bandwidth
logo
Golledge Electronics Lt...
MA09431 GOLLEDGE-MA09431 Datasheet
150Kb / 5P
SAW Filter 499.25 MHz SMD 5X5 mm
More results




O Murata Manufacturing Co., Ltd.


Murata Manufacturing Co., Ltd. to japońska międzynarodowa firma elektroniczna z siedzibą w Nagaokakyo, Kioto, Japonia.
Firma została założona w 1944 roku i od tego czasu stała się wiodącym producentem komponentów elektronicznych, w tym kondensatorów ceramicznych, modułów komunikacji bezprzewodowej i czujników.
Murata oferuje również szeroką gamę innych produktów i rozwiązań, takich jak systemy zarządzania akumulatorami, zasilacze i systemy pozyskiwania energii.
Firma działa na całym świecie i ma silną reputację jakości i innowacji w branży elektronicznej.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com