Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

880126 Arkusz danych (PDF) - TriQuint Semiconductor

880126 Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor
Numer części 880126_15
Pobierz  880126 Pobierz
Rozmiar pliku   112.26 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
Szczegółowy opis 2106 MHz BAW Filter

880126 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
880126 Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor

Numer części 880126_15
Pobierz  880126 Click to download

Rozmiar pliku   112.26 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
Szczegółowy opis 2106 MHz BAW Filter

880126 Arkusz danych (HTML) - TriQuint Semiconductor




Podobny numer części - 880126_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Omega Engineering, Inc.
88012 OMEGA-88012 Datasheet
6Mb / 5P
Unique Surface Probes
logo
Molex Electronics Ltd.
880124 MOLEX11-880124 Datasheet
37Kb / 2P
5.08mm Pitch, Beau Eurostyle Low Profile
logo
Omega Engineering, Inc.
88012E OMEGA-88012E Datasheet
6Mb / 5P
Unique Surface Probes
88012E-RE OMEGA-88012E-RE Datasheet
6Mb / 5P
Unique Surface Probes
88012K OMEGA-88012K Datasheet
6Mb / 5P
Unique Surface Probes
More results


Podobny opis - 880126_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TriQuint Semiconductor
880367 TRIQUINT-880367 Datasheet
111Kb / 5P
1030 MHz BAW Filter
880370 TRIQUINT-880370 Datasheet
144Kb / 5P
710 MHz BAW Filter
880371 TRIQUINT-880371_15 Datasheet
112Kb / 5P
915 MHz BAW Filter
885007 TRIQUINT-885007_15 Datasheet
471Kb / 6P
2436 MHz BAW Filter
885014 TRIQUINT-885014_15 Datasheet
492Kb / 6P
2332.5 MHz BAW Filter
885024 TRIQUINT-885024_15 Datasheet
451Kb / 6P
1960 MHz BAW Filter
885048 TRIQUINT-885048_15 Datasheet
410Kb / 6P
1882.5 MHz BAW Filter
logo
Qorvo, Inc
880543 QORVO-880543 Datasheet
301Kb / 5P
428 MHz BAW Filter
885135 QORVO-885135 Datasheet
575Kb / 8P
2439.5 MHz BAW Filter
880157 QORVO-880157 Datasheet
237Kb / 6P
2560 MHz BAW Filter
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com