Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2847-S Arkusz danych (PDF) - KR Electronics, Inc.

2847-S Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.
Numer części 2847-S
Pobierz  2847-S Pobierz
Rozmiar pliku   49.75 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  KR [KR Electronics, Inc.]
Strona internetowa  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
Szczegółowy opis 40 MHz Bandwidth

2847-S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
2847-S Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.

Numer części 2847-S
Pobierz  2847-S Click to download

Rozmiar pliku   49.75 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  KR [KR Electronics, Inc.]
Strona internetowa  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
Szczegółowy opis 40 MHz Bandwidth

2847-S Arkusz danych (HTML) - KR Electronics, Inc.




Podobny numer części - 2847-S

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KR Electronics, Inc.
2847 KR-2847 Datasheet
48Kb / 2P
40 MHz lowpass filter. The filter is group delay equlized
logo
Heyco.
2847 HEYCO-2847 Datasheet
102Kb / 1P
Shorty Bushings
logo
Adafruit Industries
2847 ADAFRUIT-2847 Datasheet
96Kb / 2P
NeoPixel Digital RGBW LED Strip - White PCB 144 LED/m - 1m
logo
TE Connectivity Ltd
28472-1 TEC-28472-1 Datasheet
268Kb / 5P
Pistol Grip Pneumatic Handle Assembly
logo
Murata Manufacturing Co...
28472C MURATA-28472C Datasheet
133Kb / 3P
Bobbin Wound Surface Mount Inductors
More results


Podobny opis - 2847-S

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0070BA03067S ICST-SF0070BA03067S Datasheet
246Kb / 2P
70 MHz Filter 40 MHz Bandwidth
Rev X6
logo
SYNERGY MICROWAVE CORPO...
SMQ-C02 SYNERGY-SMQ-C02 Datasheet
342Kb / 4P
90쨘 HYBRID 2:1 SURFACE MOUNT Bandwidth 40 - 80 MHz
SLQ-K02 SYNERGY-SLQ-K02 Datasheet
82Kb / 2P
QUADRATURE HYBRID OCTAVE BANDWIDTH 40 - 80 MHz
logo
KR Electronics, Inc.
3036 KR-3036 Datasheet
61Kb / 2P
160 MHz Notch Frequency 40 MHz typical 3 dB Bandwidth 50 ??Source and Load
logo
API Technologies Corp
SF0077BA03192S APITECH-SF0077BA03192S Datasheet
149Kb / 3P
76.8 MHz SAW Filter 40 MHz Bandwidth
SF0077BA03185S APITECH-SF0077BA03185S Datasheet
156Kb / 3P
76.8 MHz SAW Filter 40 MHz Bandwidth
SF0070BA03067S APITECH-SF0070BA03067S Datasheet
247Kb / 2P
70 MHz Filter 40 MHz Bandwidth
logo
Spectrum Microwave, Inc...
SF0898BA02546S SPECTRUM-SF0898BA02546S Datasheet
298Kb / 4P
897.5 MHz SAW Filter 40 MHz Bandwidth
logo
API Technologies Corp
SF0898BA02546S APITECH-SF0898BA02546S Datasheet
298Kb / 4P
897.5 MHz SAW Filter 40 MHz Bandwidth
logo
Microsemi Corporation
100865C MICROSEMI-100865C Datasheet
755Kb / 2P
RD100-40-40U- 100 MHz Dispersive Delay Line 40 MHz Bandwidth
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com