Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2937 Arkusz danych (PDF) - KR Electronics, Inc.

2937 Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.
Numer części 2937
Pobierz  2937 Pobierz
Rozmiar pliku   72.66 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  KR [KR Electronics, Inc.]
Strona internetowa  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
Szczegółowy opis 20 MHz End of Passband 3 dB

2937 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
2937 Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.

Numer części 2937
Pobierz  2937 Click to download

Rozmiar pliku   72.66 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  KR [KR Electronics, Inc.]
Strona internetowa  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
Szczegółowy opis 20 MHz End of Passband 3 dB

2937 Arkusz danych (HTML) - KR Electronics, Inc.


2937 Szczegóły Produktu

General Description

KR Electronics part number 2937 is a 20 MHz lowpass filter. Other bandwidths available. Please consult the factory.



Features

20 MHz End of Passband 3 dB

Typical 45 dB at 44 MHz

50Ω Source and Load




Podobny numer części - 2937

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Heyco.
2937 HEYCO-2937 Datasheet
401Kb / 1P
Wire Connectors
logo
Adafruit Industries
2937 ADAFRUIT-2937 Datasheet
544Kb / 2P
USB 2.0 WiFi Hub with 3 USB Ports
logo
TE Connectivity Ltd
293702-1 TEC-293702-1 Datasheet
5Mb / 28P
NECTOR S Line lighting components
293702-2 TEC-293702-2 Datasheet
5Mb / 28P
NECTOR S Line lighting components
293702-3 TEC-293702-3 Datasheet
5Mb / 28P
NECTOR S Line lighting components
More results


Podobny opis - 2937

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
EPCOS
B3913 EPCOS-B3913 Datasheet
86Kb / 8P
Usable passband 56 MHz
B4314 EPCOS-B4314 Datasheet
85Kb / 8P
Usable passband 25.0 MHz
logo
KR Electronics, Inc.
3035 KR-3035 Datasheet
61Kb / 2P
80 MHz Notch Frequency 20 MHz typical 3 dB Bandwidth 50 ??Source and Load
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BGD814_2015 JMNIC-BGD814_2015 Datasheet
78Kb / 12P
860 MHz, 20 dB gain power
logo
KR Electronics, Inc.
2927 KR-2927 Datasheet
52Kb / 3P
440 MHz End of Passband < 3 dB
2159-35-50 KR-2159-35-50 Datasheet
53Kb / 3P
3.5 MHz min 3 dB Bandwidth
2515-S KR-2515-S Datasheet
36Kb / 2P
50 MHz Passband
2933 KR-2933 Datasheet
61Kb / 3P
30 MHz End of Passband < 3 dB
2933-SMA KR-2933-SMA Datasheet
75Kb / 3P
30 MHz End of Passband < 3 dB
3070-SMA KR-3070-SMA Datasheet
99Kb / 3P
200 MHz minimum 3 dB BW
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com