Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TAT7460B1A Arkusz danych (PDF) - TriQuint Semiconductor

TAT7460B1A Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor
Numer części TAT7460B1A_15
Pobierz  TAT7460B1A Pobierz
Rozmiar pliku   603.15 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
Szczegółowy opis 75 5V 50 2600 MHz RF Amplifier

TAT7460B1A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TAT7460B1A Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor

Numer części TAT7460B1A_15
Pobierz  TAT7460B1A Click to download

Rozmiar pliku   603.15 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
Szczegółowy opis 75 5V 50 2600 MHz RF Amplifier

TAT7460B1A Arkusz danych (HTML) - TriQuint Semiconductor




Podobny numer części - TAT7460B1A_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TriQuint Semiconductor
TAT7460 TRIQUINT-TAT7460 Datasheet
596Kb / 8P
75 5V 50 2600 MHz RF Amplifier
TAT7460-EVB TRIQUINT-TAT7460-EVB Datasheet
596Kb / 8P
75 5V 50 2600 MHz RF Amplifier
TAT7460 TRIQUINT-TAT7460_15 Datasheet
596Kb / 8P
75 5V 50 2600 MHz RF Amplifier
More results


Podobny opis - TAT7460B1A_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Tyco Electronics
PA38-2 MACOM-PA38-2 Datasheet
104Kb / 1P
200 TO 2600 MHz CASCADABLE AMPLIFIER
A36-2 MACOM-A36-2 Datasheet
372Kb / 2P
Cascadable Amplifier 100 to 2600 MHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
SMA36-2 MA-COM-SMA36-2 Datasheet
1Mb / 2P
Cascadable Amplifier 10 to 2600 MHz
logo
TriQuint Semiconductor
TAT7427B TRIQUINT-TAT7427B Datasheet
319Kb / 7P
High Gain RF Amplifier, 75 廓, 50-1200 MHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
MAAM-011117 MA-COM-MAAM-011117 Datasheet
986Kb / 6P
75??, 5V RF Amplifier
logo
TriQuint Semiconductor
TAT7427B TRIQUINT-TAT7427B_15 Datasheet
319Kb / 7P
High Gain RF Amplifier, 75, 50-1200 MHz
TAT7460 TRIQUINT-TAT7460_15 Datasheet
596Kb / 8P
75 5V 50 2600 MHz RF Amplifier
TAT7461 TRIQUINT-TAT7461_15 Datasheet
499Kb / 7P
75 Ohm RF Amplifier 50 1000 MHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
A36-2 MA-COM-A36-2 Datasheet
635Kb / 3P
Cascadable Amplifier 10 to 2600 MHz
logo
Qorvo, Inc
TAT7427B QORVO-TAT7427B Datasheet
319Kb / 7P
High Gain RF Amplifier, 75 , 50-1200 MHz
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com