Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

3192-2 Arkusz danych (PDF) - KR Electronics, Inc.

3192-2 Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.
Numer części 3192-2
Pobierz  3192-2 Pobierz
Rozmiar pliku   99.9 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  KR [KR Electronics, Inc.]
Strona internetowa  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
Szczegółowy opis 100 MHz to 3000 MHz Bandpass

3192-2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
3192-2 Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.

Numer części 3192-2
Pobierz  3192-2 Click to download

Rozmiar pliku   99.9 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  KR [KR Electronics, Inc.]
Strona internetowa  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
Szczegółowy opis 100 MHz to 3000 MHz Bandpass

3192-2 Arkusz danych (HTML) - KR Electronics, Inc.




Podobny numer części - 3192-2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Molex Electronics Ltd.
3192-03A MOLEX3-3192-03A Datasheet
377Kb / 3P
3.96mm (.156") Pitch KK짰 Wire-to-Board Header, Vertical Round Pin, 3 Circuits, Tin (Sn) Plating, with Mating Pin Length of 11.43mm (.450")
3192-03A MOLEX11-3192-03A Datasheet
71Kb / 2P
KK짰 396 Wire-to-Board Header, Vertical Round Pin, 3 Circuits, Tin (Sn) Plating, with Mating Pin Length of 11.43mm (.450")
3192-04K MOLEX3-3192-04K Datasheet
376Kb / 3P
3.96mm (.156") Pitch KK짰 Wire-to-Board Header, Vertical Round Pin, 4 Circuits, Tin (Sn) Plating, with Mating Pin Length of 17.47mm (.688")
3192-04K MOLEX11-3192-04K Datasheet
71Kb / 2P
KK짰 396 Wire-to-Board Header, Vertical Round Pin, 4 Circuits, Tin (Sn) Plating, with Mating Pin Length of 17.47mm (.688")
logo
KR Electronics, Inc.
3192-3 KR-3192-3 Datasheet
105Kb / 3P
2000 MHz Bandpass
More results


Podobny opis - 3192-2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Micronetics, Inc.
NMA2415-A1T MICRONETICS-NMA2415-A1T Datasheet
209Kb / 2P
Legacy 30 MHz to 3000 MHz
NMA2415-A2T MICRONETICS-NMA2415-A2T Datasheet
318Kb / 2P
Legacy 30 MHz to 3000 MHz
NMA2415-B1T MICRONETICS-NMA2415-B1T Datasheet
166Kb / 2P
Legacy 30 MHz to 3000 MHz
NMA2415-B2T MICRONETICS-NMA2415-B2T Datasheet
357Kb / 2P
Legacy 30 MHz to 3000 MHz
NMA2415-A2S MICRONETICS-NMA2415-A2S Datasheet
201Kb / 2P
Legacy 30 MHz to 3000 MHz
SMN7114 MICRONETICS-SMN7114 Datasheet
144Kb / 2P
Surface Mount Noise Sources 100 MHz to 3000 MHz
logo
Pasternack Enterprises,...
PE15B5002 PASTERNACK-PE15B5002 Datasheet
579Kb / 7P
30 MHz to 3000 MHz Frequency Range
logo
Teledyne Technologies I...
AC3064 TELEDYNE-AC3064 Datasheet
173Kb / 2P
100 TO 3000 MHz TO-8 CASCADABLE AMPLIFIER
logo
Advanced Semiconductor ...
ASX401 ASB-ASX401_17 Datasheet
2Mb / 35P
100 ~ 3000 MHz MMIC Amplifier
February 2017
logo
Mini-Circuits
K1-TCG2 MINI-K1-TCG2 Datasheet
298Kb / 1P
0.3 to 3000 MHz
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com