Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

50-00202 Arkusz danych (PDF) - Tensility International Corp.

50-00202 Datasheet PDF - Tensility International Corp.
Numer części 50-00202
Pobierz  50-00202 Pobierz
Rozmiar pliku   309.64 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  TENSILITY [Tensility International Corp.]
Strona internetowa  http://www.tensility.com
Logo TENSILITY - Tensility International Corp.
Szczegółowy opis Connector, 4C 3.5 mm jack to 4C 2.5 mm plug adapter

50-00202 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
50-00202 Datasheet PDF - Tensility International Corp.

Numer części 50-00202
Pobierz  50-00202 Click to download

Rozmiar pliku   309.64 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  TENSILITY [Tensility International Corp.]
Strona internetowa  http://www.tensility.com
Logo TENSILITY - Tensility International Corp.
Szczegółowy opis Connector, 4C 3.5 mm jack to 4C 2.5 mm plug adapter

50-00202 Arkusz danych (HTML) - Tensility International Corp.




Podobny numer części - 50-00202

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
List of Unclassifed Man...
50-002-01 ETC-50-002-01 Datasheet
166Kb / 4P
Push Button Switches
50-002-01 ETC2-50-002-01 Datasheet
166Kb / 4P
Push Button Switches
logo
Multicomp Pro
50-002-01 MULTICOMP-50-002-01 Datasheet
781Kb / 3P
Push Button Switches
07/05/20 V1.0
logo
List of Unclassifed Man...
50-002-02 ETC-50-002-02 Datasheet
166Kb / 4P
Push Button Switches
50-002-02 ETC2-50-002-02 Datasheet
166Kb / 4P
Push Button Switches
More results


Podobny opis - 50-00202

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Tensility International...
10-00332 TENSILITY-10-00332 Datasheet
77Kb / 2P
Cable, 1830 mm, 3.5 mm 4C 50-00082 slim audio plug to stripped tinned, 28 AWG, shielded, white
10-00340 TENSILITY-10-00340 Datasheet
131Kb / 2P
Cable, 1830 mm, 2.5 mm 4C 50-00007 slim audio plug to stripped tinned, 28 AWG, shielded
50-00008 TENSILITY-50-00008 Datasheet
384Kb / 2P
Connector, 3.5xL26.6 mm, 4C audio plug, brass, nickel plated
50-00081 TENSILITY-50-00081 Datasheet
359Kb / 2P
Connector, 2.5 mm 4C audio plug, brass nickel plated, white insulators
50-00082 TENSILITY-50-00082 Datasheet
346Kb / 2P
Connector, 3.5 mm 4C audio plug, brass, nickel plated, white insulators
50-00093 TENSILITY-50-00093 Datasheet
366Kb / 2P
Connector, 2.5 mm 4C audio plug, brass Au plated
50-00094 TENSILITY-50-00094 Datasheet
344Kb / 2P
Connector, 3.5 mm 4C audio plug, brass, Au plated
50-00095 TENSILITY-50-00095 Datasheet
347Kb / 2P
Connector, 2.5xL20.8 mm 4C audio plug brass, Au plated
50-00096 TENSILITY-50-00096 Datasheet
344Kb / 2P
Connector, 3.5xL23.5 mm 4C audio plug,brass, Au plated
50-00199 TENSILITY-50-00199 Datasheet
280Kb / 2P
Connector, 2.5 x L19.8 mm 4C audio plug, brass nickel plated, black insulators
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com