Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TA1609A Arkusz danych (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1609A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Numer części TA1609A
Pobierz  TA1609A Pobierz
Rozmiar pliku   198.93 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Filter 781.5 MHz

TA1609A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TA1609A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TA1609A
Pobierz  TA1609A Click to download

Rozmiar pliku   198.93 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Filter 781.5 MHz

TA1609A Arkusz danych (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.




Podobny numer części - TA1609A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Bothhand USA, LP.
TA160-08B BOTHHAND-TA160-08B Datasheet
249Kb / 1P
10 BASE-T TRANSFORMER MODULE
logo
Transcom, Inc.
TA160-180-25-27 TRANSCOM-TA160-180-25-27 Datasheet
18Kb / 1P
16 - 18 GHz 27 dBm Amplifier
TA160-180-50-10 TRANSCOM-TA160-180-50-10 Datasheet
17Kb / 1P
16 - 18 GHz 10 dBm Power Amplifier
logo
Transko Electronics, In...
TA16004AV TRANSKO-TA16004AV Datasheet
541Kb / 4P
160.00 MHz IF SAW Filter / 4.54 MHz Bandwidth
Revision 0: 04. Apr. 2008
TA16015AD1 TRANSKO-TA16015AD1 Datasheet
568Kb / 4P
160.0 MHz IF SAW Filter / 16.02 MHz Bandwidth
Revision 0: 17. DEC. 2009
More results


Podobny opis - TA1609A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0063CN02271T ICST-SF0063CN02271T Datasheet
89Kb / 2P
63 MHz SAW Bandpass Filter 63 MHz SAW Bandpass Filter
Rev X1
SF0096BA02394S ICST-SF0096BA02394S Datasheet
138Kb / 2P
96 MHz SAW Bandpass Filter 96 MHz SAW Bandpass Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1017A TAI-SAW-TA1017A Datasheet
372Kb / 6P
SAW Filter 781.5 MHz
logo
API Technologies Corp
SF0240CD03109S APITECH-SF0240CD03109S Datasheet
154Kb / 3P
240 MHz SAW Filter 240 MHz SAW Filter
SF0185BA02302S APITECH-SF0185BA02302S Datasheet
126Kb / 3P
185.76 MHz SAW Bandpass Filter 185.76 MHz SAW Bandpass Filter
SF0162BA03266S APITECH-SF0162BA03266S Datasheet
1Mb / 3P
SAW Filter 162 MHz SAW Bandpass Filter, 0.06 MHz Bandwidth
logo
TriQuint Semiconductor
856764 TRIQUINT-856764_15 Datasheet
411Kb / 6P
781.5 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1239A TAI-SAW-TA1239A Datasheet
459Kb / 6P
SAW Filter 781.5 MHz
TA1017B TAI-SAW-TA1017B Datasheet
402Kb / 6P
SAW Filter 781.5 MHz
logo
Golledge Electronics Lt...
MP02750 GOLLEDGE-MP02750 Datasheet
119Kb / 5P
SAW Filter 781.5 MHz
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com