Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TA1683A Arkusz danych (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1683A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Numer części TA1683A
Pobierz  TA1683A Pobierz
Rozmiar pliku   368.19 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Filter 2530 MHz 20MHz BW SMD 3.0x3.0 mm

TA1683A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TA1683A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TA1683A
Pobierz  TA1683A Click to download

Rozmiar pliku   368.19 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis SAW Filter 2530 MHz 20MHz BW SMD 3.0x3.0 mm

TA1683A Arkusz danych (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.




Podobny numer części - TA1683A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1683A GOLLEDGE-TA1683A Datasheet
309Kb / 6P
SAW Filter 2530.0MHz
More results


Podobny opis - TA1683A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1684A TAI-SAW-TA1684A Datasheet
368Kb / 7P
SAW Filter 2650 MHz 20MHz BW SMD 3.0x3.0 mm
TA0676B TAI-SAW-TA0676B Datasheet
137Kb / 7P
SAW Filter 1592.5 MHz 43MHz BW SMD 3.0X3.0 mm
TA1684B TAI-SAW-TA1684B Datasheet
966Kb / 7P
SAW Filter 2650 MHz 20MHz BW SMD 3.0x3.0 mm
TA0638C TAI-SAW-TA0638C Datasheet
599Kb / 7P
SAW Filter 1590 MHz SMD 3.0X3.0 mm(BW=59MHz)
TA1413C TAI-SAW-TA1413C Datasheet
407Kb / 7P
SAW Filter 1128 MHz SMD 3.0X3.0 mm(BW=34 MHz)
TA1464B TAI-SAW-TA1464B Datasheet
392Kb / 8P
SAW Filter 1575.42 MHz SMD 3.0X3.0 mm(BW=2MHz)
TA2033BA3110 TAI-SAW-TA2033BA3110 Datasheet
745Kb / 7P
SAW Filter 1505 MHz BW 26 MHz SMD 3.0X3.0 mm
TA2617A TAI-SAW-TA2617A Datasheet
545Kb / 8P
SAW Filter 1133 MHz SMD 3.0X3.0 mm(BW=35MHz)
TA2661A TAI-SAW-TA2661A Datasheet
348Kb / 7P
SAW Filter 1045 MHz SMD 3.0X3.0 mm(BW=10MHz)
TA2743AA3112 TAI-SAW-TA2743AA3112 Datasheet
477Kb / 7P
SAW Filter 1747.5 MHz (BW 75 MHz) SMD 3.0x3.0 mm
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com