Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

EMD40-1800L Arkusz danych (PDF) - Tyco Electronics

EMD40-1800L Datasheet PDF - Tyco Electronics
Numer części EMD40-1800L
Pobierz  EMD40-1800L Pobierz
Rozmiar pliku   269.74 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  MACOM [Tyco Electronics]
Strona internetowa  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Szczegółowy opis E-Series HMIC Double Balanced Mixer 1400 - 2000 MHz

EMD40-1800L Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
EMD40-1800L Datasheet PDF - Tyco Electronics

Numer części EMD40-1800L
Pobierz  EMD40-1800L Click to download

Rozmiar pliku   269.74 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  MACOM [Tyco Electronics]
Strona internetowa  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Szczegółowy opis E-Series HMIC Double Balanced Mixer 1400 - 2000 MHz

EMD40-1800L Arkusz danych (HTML) - Tyco Electronics




Podobny numer części - EMD40-1800L

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Tyco Electronics
EMD40-1800L MACOM-EMD40-1800L Datasheet
91Kb / 3P
E-Series HMIC Double Balanced Surface Mount Mixer 700 - 1400 MHz
More results


Podobny opis - EMD40-1800L

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Tyco Electronics
EMD40-1800H MACOM-EMD40-1800H Datasheet
269Kb / 2P
E-Series HMIC Double Balanced Mixer 1400 - 2000 MHz
EMD40-2400L MACOM-EMD40-2400L Datasheet
371Kb / 3P
E-Series HMIC Double Balanced Mixer 1400 - 2500 MHz
EMD40-900H MACOM-EMD40-900H Datasheet
229Kb / 2P
E-Series HMIC Double Balanced Mixer 700 - 1400 MHz
EMD40-900L MACOM-EMD40-900L Datasheet
270Kb / 2P
E-Series HMIC Double Balanced Mixer 700 - 1400 MHz
EMD40-900L MACOM-EMD40-900L_1 Datasheet
91Kb / 3P
E-Series HMIC Double Balanced Surface Mount Mixer 700 - 1400 MHz
MA4EXP190H-1225 MACOM-MA4EXP190H-1225 Datasheet
104Kb / 4P
Silicon Double Balanced HMIC Mixer, 2000 - 2300 MHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
MAMX-000900-1061LT MA-COM-MAMX-000900-1061LT Datasheet
106Kb / 4P
Silicon Double Balanced HMIC Mixer 700-1400 MHz
MA4EX190H1-1225T_V3 MA-COM-MA4EX190H1-1225T_V3 Datasheet
93Kb / 3P
Silicon Double Balanced HMIC Mixer
MA4EX580L-1225T MA-COM-MA4EX580L-1225T Datasheet
86Kb / 3P
Silicon Double Balanced HMIC Mixer
MAMX-090950-1277LT MA-COM-MAMX-090950-1277LT Datasheet
91Kb / 4P
Silicon Double Balanced HMIC Mixer
More results




O Tyco Electronics


Tyco Electronics był wiodącym dostawcą komponentów elektronicznych, rozwiązań sieciowych i systemów bezprzewodowych. Firma została pierwotnie założona w 1999 r. Jako Tyco International, a później została przemianowana na Tyco Electronics w 2007 roku. Tyco Electronics miał globalną obecność, z operacją w ponad 50 krajach i sile roboczej około 20 000 pracowników.

Firma zapewniła szeroką gamę produktów i usług, w tym złącza, sztafety, rozwiązania do zarządzania energią, urządzenia ochrony obwodów i inne komponenty elektroniczne dla różnych branż, w tym elektroniki motoryzacyjnej, komunikacyjnej, medycznej, przemysłowej i konsumpcyjnej. Tyco Electronics był znany z koncentrowania się na jakości, niezawodności i innowacji i został uznany za lidera w branży elektronicznej.

W 2012 r. Tyco Electronics został nabyty przez TE Connectivity, wiodącego dostawcę rozwiązań łączności i czujników. Przejęcie pomogło łączność TE w rozszerzeniu portfela produktów i ofert w branży elektronicznej i jeszcze bardziej wzmocnić swoją pozycję na rynku. Tyco Electronics jest teraz spółką zależną od łączności TE i nadal zapewnia wysokiej jakości produkty i usługi dla swoich klientów.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com