Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MGA-545P8 Arkusz danych (PDF) - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

MGA-545P8 Datasheet PDF - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED
Numer części MGA-545P8
Pobierz  MGA-545P8 Pobierz
Rozmiar pliku   117.9 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Strona internetowa  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED
Szczegółowy opis 50 MHz to 7 GHz Medium Power Amplifier

MGA-545P8 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
MGA-545P8 Datasheet PDF - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

Numer części MGA-545P8
Pobierz  MGA-545P8 Click to download

Rozmiar pliku   117.9 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Strona internetowa  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED
Szczegółowy opis 50 MHz to 7 GHz Medium Power Amplifier

MGA-545P8 Arkusz danych (HTML) - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED




Podobny numer części - MGA-545P8

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
MGA-545P8 HP-MGA-545P8 Datasheet
190Kb / 10P
1-7 GHz Medium Power Amplifier
MGA-545P8-BLK HP-MGA-545P8-BLK Datasheet
190Kb / 10P
1-7 GHz Medium Power Amplifier
MGA-545P8-TR1 HP-MGA-545P8-TR1 Datasheet
190Kb / 10P
1-7 GHz Medium Power Amplifier
MGA-545P8-TR2 HP-MGA-545P8-TR2 Datasheet
190Kb / 10P
1-7 GHz Medium Power Amplifier
More results


Podobny opis - MGA-545P8

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
MGA-53543 HP-MGA-53543 Datasheet
181Kb / 14P
50 MHz to 6 GHz High Linear Amplifier
logo
Mini-Circuits
ZFL-1000VH MINI-ZFL-1000VH Datasheet
189Kb / 2P
Amplifier 50廓 Medium Power 10 to 1000 MHz
ZHL-2-8 MINI-ZHL-2-8 Datasheet
143Kb / 2P
Amplifier 50 Medium High Power 10 to 1000 MHz
logo
United Monolithic Semic...
CHA3667A UMS-CHA3667A Datasheet
291Kb / 8P
7-20GHz Medium Power Amplifier
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
MGA-545P8 HP-MGA-545P8 Datasheet
190Kb / 10P
1-7 GHz Medium Power Amplifier
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC441LH5 HITTITE-HMC441LH5_09 Datasheet
216Kb / 6P
GaAs PHEMT MMIC MEDIUM POWER AMPLIFIER, 7 - 15.5 GHz
logo
TriQuint Semiconductor
TGA1073G-SCC TRIQUINT-TGA1073G-SCC_15 Datasheet
412Kb / 8P
19 to 27 GHz Medium Power Amplifier
TGA4036 TRIQUINT-TGA4036_15 Datasheet
303Kb / 11P
19 to 38 GHz Medium Power Amplifier
logo
Broadcom Corporation.
DEMO-MGA-545P8 BOARDCOM-DEMO-MGA-545P8 Datasheet
117Kb / 9P
50 MHz to 7 GHz Medium Power Amplifi er
logo
Pasternack Enterprises,...
PE6112 PASTERNACK-PE6112_14 Datasheet
179Kb / 2P
Medium Power 50 Watts RF Load Up To 7 GHz
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com