Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

D58V0L1U10LP37 Arkusz danych (PDF) - Diodes Incorporated

D58V0L1U10LP37 Datasheet PDF - Diodes Incorporated
Numer części D58V0L1U10LP37
Pobierz  D58V0L1U10LP37 Pobierz
Rozmiar pliku   232.83 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  DIODES [Diodes Incorporated]
Strona internetowa  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Szczegółowy opis 58V UNIDIRECTIONAL TVS DIODE ARRAY

D58V0L1U10LP37 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
D58V0L1U10LP37 Datasheet PDF - Diodes Incorporated

Numer części D58V0L1U10LP37
Pobierz  D58V0L1U10LP37 Click to download

Rozmiar pliku   232.83 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  DIODES [Diodes Incorporated]
Strona internetowa  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Szczegółowy opis 58V UNIDIRECTIONAL TVS DIODE ARRAY

D58V0L1U10LP37 Arkusz danych (HTML) - Diodes Incorporated


D58V0L1U10LP37 Szczegóły Produktu

Features
• 2.7kW Peak Pulse Power (tp = 8x20µs)
• Provides ESD Protection per IEC 61000-4-2 Standard:
   Air ±30kV, Contact ±30kV
• 4 Channels of ESD Protection and 4 Decoupling Capacitances
• Typically Used in Power Over Ethernet PSE Equipment against
   Line Overvoltages
• Totally Lead-Free & Fully RoHS Compliant (Notes 1 & 2)
• Halogen and Antimony Free. “Green” Device (Note 3)




Podobny numer części - D58V0L1U10LP37

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
PETERMANN-TECHNIK
D58 PETERMANN-D58 Datasheet
90Kb / 5P
HIGH RELIABILITY FOR LOW COST
logo
Infineon Technologies A...
D5807N INFINEON-D5807N Datasheet
199Kb / 8P
Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
2007-10-22 revision:1
D5810N INFINEON-D5810N Datasheet
245Kb / 8P
Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
2009-05-13 revision:1.0
logo
List of Unclassifed Man...
D5884 ETC2-D5884 Datasheet
402Kb / 3P
4/6 VARIABLE TOOTH DESIGN-FAST CUT
D5885 ETC2-D5885 Datasheet
402Kb / 3P
4/6 VARIABLE TOOTH DESIGN-FAST CUT
More results


Podobny opis - D58V0L1U10LP37

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Yea Shin Technology Co....
YSDAXX02M3 YEASHIN-YSDAXX02M3 Datasheet
748Kb / 3P
UNIDIRECTIONAL TVS DIODE ARRAY
logo
ON Semiconductor
SMDA05-6R2 ONSEMI-SMDA05-6R2 Datasheet
147Kb / 4P
Unidirectional TVS Array
July, 2006 ??Rev. 3
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LCC08DT LEIDITECH-LCC08DT Datasheet
129Kb / 3P
UNIDIRECTIONAL / BIDIRECTIONAL LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
LCD05DT3 LEIDITECH-LCD05DT3 Datasheet
129Kb / 3P
UNIDIRECTIONAL / BIDIRECTIONAL LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
LCD08DT3 LEIDITECH-LCD08DT3 Datasheet
129Kb / 3P
UNIDIRECTIONAL / BIDIRECTIONAL LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
LCD12DT3 LEIDITECH-LCD12DT3 Datasheet
129Kb / 3P
UNIDIRECTIONAL / BIDIRECTIONAL LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
LCD15DT3 LEIDITECH-LCD15DT3 Datasheet
129Kb / 3P
UNIDIRECTIONAL / BIDIRECTIONAL LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
LCD18DT3 LEIDITECH-LCD18DT3 Datasheet
129Kb / 3P
UNIDIRECTIONAL / BIDIRECTIONAL LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
LCD33DT3 LEIDITECH-LCD33DT3 Datasheet
129Kb / 3P
UNIDIRECTIONAL / BIDIRECTIONAL LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
logo
E-CMOS Corporation
ECCP05VU3-D7 E-CMOS-ECCP05VU3-D7 Datasheet
228Kb / 3P
UNIDIRECTIONAL TVS DIODE ARRAY
More results




O Diodes Incorporated


Diodes Incorporated to spółka giełdowa, która projektuje, produkuje i dostarcza szeroką gamę półprzewodników dyskretnych, analogowych i mieszanych i kompletnych rozwiązań energetycznych.
Firma została założona w 1964 roku i ma siedzibę w Plano w Teksasie.
Działa globalnie z centrami sprzedaży, wsparcia i projektowania w Ameryce Północnej, Europie i Azji.
Diody Incorporated obsługują różne branże, w tym motoryzację, komunikację, komputer, konsumencki i przemysłowy.
Firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym między innymi diody, prostowniki, tranzystory, regulatory napięcia, MOSFET, sterowniki LED i urządzenia ochronne.
Misją firmy jest zapewnienie klientom wysokiej jakości produktów i doskonałej obsługi klienta.
Koncentrując się na innowacjach i satysfakcji klientów, Diodes Incorporated jest zaangażowany w bycie wiodącym dostawcą rozwiązań do zarządzania energią.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com