Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

0206U-VRM Arkusz danych (PDF) - IXYS Corporation

0206U-VRM Datasheet PDF - IXYS Corporation
Numer części 0206U-VRM
Pobierz  0206U-VRM Pobierz
Rozmiar pliku   206.42 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  IXYS [IXYS Corporation]
Strona internetowa  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation
Szczegółowy opis 2.0-6.0 GHz Voltage Regulator Module

0206U-VRM Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
0206U-VRM Datasheet PDF - IXYS Corporation

Numer części 0206U-VRM
Pobierz  0206U-VRM Click to download

Rozmiar pliku   206.42 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  IXYS [IXYS Corporation]
Strona internetowa  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation
Szczegółowy opis 2.0-6.0 GHz Voltage Regulator Module

0206U-VRM Arkusz danych (HTML) - IXYS Corporation




Podobny numer części - 0206U-VRM

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Bondhus Corporation.
0206 BONDHUS-0206 Datasheet
352Kb / 2P
HandyHex™ Adjustable Handle
logo
List of Unclassifed Man...
0206060300 ETC2-0206060300 Datasheet
2Mb / 164P
We are Dedicated to Achieving Customer Satisfaction Through Continuous Improvement
logo
ROSE Systemtechnik GmbH
02060606 ROSE-02060606 Datasheet
241Kb / 2P
Polyester Enclosure Standard
logo
List of Unclassifed Man...
0206060600 ETC2-0206060600 Datasheet
2Mb / 164P
We are Dedicated to Achieving Customer Satisfaction Through Continuous Improvement
logo
M/A-COM Technology Solu...
02061-DSH-001-G MA-COM-02061-DSH-001-G Datasheet
600Kb / 37P
3.3 or 5 Volt Laser Driver
More results


Podobny opis - 0206U-VRM

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Tyco Electronics
MAAP-000078-PKG001 MACOM-MAAP-000078-PKG001 Datasheet
187Kb / 5P
Amplifier, Power, 12W 2.0-6.0 GHz
logo
Mimix Broadband
CMM-2 MIMIX-CMM-2 Datasheet
446Kb / 4P
2.0-6.0 GHz GaAs MMIC Amplifier
CMM-5-BD MIMIX-CMM-5-BD Datasheet
1Mb / 5P
2.0-6.0 GHz GaAs MMIC Amplifier
logo
Tyco Electronics
MAAP-000078-PED000 MACOM-MAAP-000078-PED000 Datasheet
405Kb / 8P
Amplifier, Power, 12W 2.0-6.0 GHz
MAAPGM0078-DIE MACOM-MAAPGM0078-DIE Datasheet
894Kb / 7P
Amplifier, Power, 12W 2.0-6.0 GHz
logo
Skyworks Solutions Inc.
SKY13344-378LF SKYWORKS-SKY13344-378LF Datasheet
206Kb / 10P
2.0-6.0 GHz GaAs SPDT Switch
logo
Transcom, Inc.
TA020-060-40-30 TRANSCOM-TA020-060-40-30 Datasheet
61Kb / 2P
2.0 ??6.0 GHz 30dBm Amplifiers
TA020-060-40-33 TRANSCOM-TA020-060-40-33 Datasheet
49Kb / 2P
2.0 ??6.0 GHz 33dBm Amplifiers
TA020-060-40-35 TRANSCOM-TA020-060-40-35 Datasheet
52Kb / 2P
2.0 . 6.0 GHz 35dBm Amplifiers
logo
IXYS Corporation
MWT-0618UL-VRM IXYS-MWT-0618UL-VRM Datasheet
302Kb / 2P
6.0-18.0 GHz Voltage Regulator Module
More results




O IXYS Corporation


IXYS Corporation to firma technologiczna, która specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży półprzewodników i obwodów zintegrowanych (ICS). Firma została założona w 1983 roku i ma siedzibę w Milpitas w Kalifornii. IXY jest obecny globalny, z operacją i klientami w ponad 60 krajach na całym świecie.

IXYS zapewnia szeroką gamę produktów i rozwiązań, w tym MOSFETE mocy, tranzystory bipolarne mocy, tyrystory, diody i ICS do zarządzania energią i aplikacjami kontrolnymi. Produkty firmy są wykorzystywane w różnych aplikacjach, w tym w elektronice odnawialnej, przemysłowej, motoryzacyjnej i konsumpcyjnej.

IXYS jest znany ze swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie technologii półprzewodników mocy oraz zdolności do zapewnienia klientom o wysokiej wydajności i opłacalności. Firma jest zaangażowana w innowacje, badania i rozwój oraz aktywnie bierze udział w rozwoju nowych technologii i rozwiązań dla rynku półprzewodników energetycznych. IXYS jest uznanym liderem na rynku półprzewodników mocy i nadal zapewnia wysokiej jakości produkty i usługi dla swoich klientów.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com