Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

0618U-VRM Arkusz danych (PDF) - IXYS Corporation

0618U-VRM Datasheet PDF - IXYS Corporation
Numer części 0618U-VRM
Pobierz  0618U-VRM Pobierz
Rozmiar pliku   302.28 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  IXYS [IXYS Corporation]
Strona internetowa  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation
Szczegółowy opis 6.0-18.0 GHz Voltage Regulator Module

0618U-VRM Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
0618U-VRM Datasheet PDF - IXYS Corporation

Numer części 0618U-VRM
Pobierz  0618U-VRM Click to download

Rozmiar pliku   302.28 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  IXYS [IXYS Corporation]
Strona internetowa  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation
Szczegółowy opis 6.0-18.0 GHz Voltage Regulator Module

0618U-VRM Arkusz danych (HTML) - IXYS Corporation




Podobny numer części - 0618U-VRM

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Littelfuse
0618.125XP LITTELFUSE-0618.125XP Datasheet
99Kb / 1P
0618XP - Series 5x20mm Time-Lag Fuse Designed to IEC Standard (Low Breaking Capacity)
0618.160XP LITTELFUSE-0618.160XP Datasheet
99Kb / 1P
0618XP - Series 5x20mm Time-Lag Fuse Designed to IEC Standard (Low Breaking Capacity)
0618.200XP LITTELFUSE-0618.200XP Datasheet
99Kb / 1P
0618XP - Series 5x20mm Time-Lag Fuse Designed to IEC Standard (Low Breaking Capacity)
0618.250XP LITTELFUSE-0618.250XP Datasheet
99Kb / 1P
0618XP - Series 5x20mm Time-Lag Fuse Designed to IEC Standard (Low Breaking Capacity)
0618.315XP LITTELFUSE-0618.315XP Datasheet
99Kb / 1P
0618XP - Series 5x20mm Time-Lag Fuse Designed to IEC Standard (Low Breaking Capacity)
More results


Podobny opis - 0618U-VRM

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Excelics Semiconductor,...
EIM0618-0.5 EXCELICS-EIM0618-0.5 Datasheet
91Kb / 2P
6.0 - 18.0 GHz -Watt Power Module
EIM0618-1 EXCELICS-EIM0618-1 Datasheet
103Kb / 3P
6.0 - 18.0 GHz 1-Watt Power Module
EIM0618-1.5 EXCELICS-EIM0618-1.5 Datasheet
92Kb / 2P
6.0 - 18.0 GHz 1.5-Watt Power Module
EIM0618-3 EXCELICS-EIM0618-3 Datasheet
93Kb / 2P
6.0-18.0 GHz 3-Watt Power Module
logo
Micronetics, Inc.
B61A MICRONETICS-B61A Datasheet
334Kb / 2P
Triple Balanced Mixers 6.0 to 18.0 GHz
B61K MICRONETICS-B61K Datasheet
334Kb / 2P
Triple Balanced Mixers 6.0 to 18.0 GHz
B61Q MICRONETICS-B61Q Datasheet
334Kb / 2P
Triple Balanced Mixers 6.0 to 18.0 GHz
logo
Transcom, Inc.
TA060-180-35-24 TRANSCOM-TA060-180-35-24 Datasheet
48Kb / 2P
6.0 ??18.0 GHz 24dBmAmplifiers
logo
IXYS Corporation
MWT-0206UL-VRM IXYS-MWT-0206UL-VRM Datasheet
206Kb / 2P
2.0-6.0 GHz Voltage Regulator Module
logo
WOLFSPEED, INC.
CMPA601J025D WOLFSPEED-CMPA601J025D Datasheet
1Mb / 13P
6.0 - 18.0 GHz, 25 W GaN HPPA
Rev. 3.0, August2021
More results




O IXYS Corporation


IXYS Corporation to firma technologiczna, która specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży półprzewodników i obwodów zintegrowanych (ICS). Firma została założona w 1983 roku i ma siedzibę w Milpitas w Kalifornii. IXY jest obecny globalny, z operacją i klientami w ponad 60 krajach na całym świecie.

IXYS zapewnia szeroką gamę produktów i rozwiązań, w tym MOSFETE mocy, tranzystory bipolarne mocy, tyrystory, diody i ICS do zarządzania energią i aplikacjami kontrolnymi. Produkty firmy są wykorzystywane w różnych aplikacjach, w tym w elektronice odnawialnej, przemysłowej, motoryzacyjnej i konsumpcyjnej.

IXYS jest znany ze swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie technologii półprzewodników mocy oraz zdolności do zapewnienia klientom o wysokiej wydajności i opłacalności. Firma jest zaangażowana w innowacje, badania i rozwój oraz aktywnie bierze udział w rozwoju nowych technologii i rozwiązań dla rynku półprzewodników energetycznych. IXYS jest uznanym liderem na rynku półprzewodników mocy i nadal zapewnia wysokiej jakości produkty i usługi dla swoich klientów.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com