Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1300660152 Arkusz danych (PDF) - Molex Electronics Ltd.

1300660152 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
Numer części 1300660152
Pobierz  1300660152 Pobierz
Rozmiar pliku   42.44 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
Strona internetowa  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.
Szczegółowy opis Quick-Change Female, 1/2 NPT 2, 4 Poles, Receptacle

1300660152 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
1300660152 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

Numer części 1300660152
Pobierz  1300660152 Click to download

Rozmiar pliku   42.44 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
Strona internetowa  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.
Szczegółowy opis Quick-Change Female, 1/2 NPT 2, 4 Poles, Receptacle

1300660152 Arkusz danych (HTML) - Molex Electronics Ltd.




Podobny numer części - 1300660152

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Molex Electronics Ltd.
1300660110 MOLEX11-1300660110 Datasheet
42Kb / 1P
Quick-Change Brad Power Receptacle, 3 Poles, Female
1300660143 MOLEX11-1300660143 Datasheet
30Kb / 1P
Quick-Change Brad Power Receptacle, 3 Poles, Male
1300660160 MOLEX11-1300660160 Datasheet
42Kb / 1P
Quick-Change Female, 1/2 NPT 2, 4 Poles, Receptacle, Female
1300660170 MOLEX11-1300660170 Datasheet
30Kb / 1P
Quick-Change Brad Power Receptacle, 4 Poles, Male
1300660186 MOLEX11-1300660186 Datasheet
30Kb / 1P
Quick-Change Brad Power Receptacle, 4 Poles, Male
More results


Podobny opis - 1300660152

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Ralston Instruments.
QTHA-2FSA-QD RALSTON-QTHA-2FSA-QD Datasheet
295Kb / 1P
1/4 Female NPT with Quick-Disconnect
QTHA-4FS0-QD RALSTON-QTHA-4FS0-QD Datasheet
345Kb / 1P
1/2 female NPT Quick-connect x male Quick-test, no checkvalve
QTHA-4FSA-QD RALSTON-QTHA-4FSA-QD Datasheet
321Kb / 1P
1/2 female NPT Quick-connect x female Quick-test, no checkvalve
XTHA-4FS0-QD RALSTON-XTHA-4FS0-QD Datasheet
694Kb / 1P
1/2 female NPT Quick-connect x male Quick-test XT, S.S.
logo
Molex Electronics Ltd.
1300660110 MOLEX11-1300660110 Datasheet
42Kb / 1P
Quick-Change Brad Power Receptacle, 3 Poles, Female
1300660160 MOLEX11-1300660160 Datasheet
42Kb / 1P
Quick-Change Female, 1/2 NPT 2, 4 Poles, Receptacle, Female
1300660258 MOLEX11-1300660258 Datasheet
30Kb / 1P
Quick-Change Brad Power Receptacle, 3 Poles, Female
1300660260 MOLEX11-1300660260 Datasheet
30Kb / 1P
Quick-Change Brad Power Receptacle, 4 Poles, Female
1200840007 MOLEX-1200840007_V01 Datasheet
31Kb / 1P
Ultra-Lock (M12) Female Receptacle, 4 Poles, 1/2 - 14 NPT Mounting Threads
1200700183 MOLEX-1200700183 Datasheet
28Kb / 1P
Micro-Change (M12) Receptacle, 4 Poles, 1/2" - 14 NPT Threads, Straight Male, 0.15m (6.00") Length
08/27/2022
More results




O Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. jest spółką zależną Koch Industries, Inc. i jest globalnym producentem roztworów elektronicznych i światłowodowych.

Firma została założona w 1938 roku i ma siedzibę w Lisle w stanie Illinois.

Molex oferuje szeroką gamę produktów połączeń, w tym złącza, zespoły kablowe, przełączniki i inne komponenty pasywne.

Produkty te są wykorzystywane w różnych branżach, w tym motoryzacyjnej, komunikacji danych, elektronice konsumpcyjnej, sprzęcie przemysłowym, urządzeniach medycznych i telekomunikacji.

Dzięki operacjom i obiektom w ponad 40 krajach MOLEX jest znany z innowacji i przywództwa technologicznego na rynku rozwiązań międzykodowych.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com