Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

T835-600G-TR Arkusz danych (PDF) - STMicroelectronics

T835-600G-TR Datasheet PDF - STMicroelectronics
Numer części T835-600G-TR
Pobierz  T835-600G-TR Pobierz
Rozmiar pliku   129.28 Kbytes
Page   11 Pages
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
Szczegółowy opis 8A TRIACS

T835-600G-TR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
T835-600G-TR Datasheet PDF - STMicroelectronics

Numer części T835-600G-TR
Pobierz  T835-600G-TR Click to download

Rozmiar pliku   129.28 Kbytes
Page   11 Pages
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
Szczegółowy opis 8A TRIACS

T835-600G-TR Arkusz danych (HTML) - STMicroelectronics


T835-600G-TR Szczegóły Produktu

Description
Available either in through-hole or surface-mount packages, the BTA08, BTB08, T810, T835 is
suitable for general purpose AC switching. It can be used as an ON/OFF function in applications
such as static relays, heating regulation, induction motor starting circuits or for phase control
operation in light dimmers and motor speed controllers, etc. The Snubberless versions (BTABTB08_xxxxW and T8 series) are specially recommended for use on inductive loads, thanks to their high commutation performances. Logic level versions are designed to interface
directly with low power drivers such as microcontroller. By using an internal ceramic pad, the BTA series provides voltage insulated tab (rated at 2500 VRMS) complying with UL standards
(file ref.: E81734).

Features
• On-state rms current, IT(RMS) 8A
• Repetitive peak off-state voltage, VDRM/VRRM 600 to 800 V
• Triggering gate current, IGT (Q1) 5 to 50 mA




Podobny numer części - T835-600G-TR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
T835-600G-TR STMICROELECTRONICS-T835-600G-TR Datasheet
151Kb / 12P
Snubberless?? logic level and standard 8 A Triacs
10-Mar-2010
T835-600G-TR STMICROELECTRONICS-T835-600G-TR Datasheet
274Kb / 21P
Snubberless™, logic level and standard 8 A Triacs
09-Aug-2018
More results


Podobny opis - T835-600G-TR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
BTA08 JIEJIE-BTA08 Datasheet
589Kb / 5P
8A TRIACs
JST08 JIEJIE-JST08 Datasheet
554Kb / 5P
8A TRIACs
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BTA08-600B TGS-BTA08-600B Datasheet
93Kb / 1P
8A TRIACS
BTA08-600C TGS-BTA08-600C Datasheet
31Kb / 1P
8A TRIACS
T810-600B TGS-T810-600B Datasheet
56Kb / 1P
8A TRIACS
logo
Unisonic Technologies
BTA08A UTC-BTA08A Datasheet
170Kb / 4P
8A TRIACS
BTB08A UTC-BTB08A Datasheet
187Kb / 4P
8A TRIACS
BTA08 UTC-BTA08_15 Datasheet
195Kb / 3P
8A TRIACS
BTA08A UTC-BTA08A_15 Datasheet
200Kb / 4P
8A TRIACS
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
ACJT8 JIEJIE-ACJT8 Datasheet
390Kb / 6P
8A TRIACs
More results




O STMicroelectronics


Stmicroelectronics to międzynarodowy producent elektroniki i półprzewodników z siedzibą w Genewie w Szwajcarii.

Firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym mikrokontrolery, czujniki, wzmacniacze energetyczne i obwody zintegrowane dla różnych zastosowań na rynkach motoryzacyjnych, przemysłowych i konsumenckich.

Założona w 1987 r. Stmicroelectronics prowadzi działalność w ponad 100 krajach i jest jedną z największych firm półprzewodników na świecie.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.