Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SMPZ3921B Arkusz danych (PDF) - Vishay Siliconix

SMPZ3921B Datasheet PDF - Vishay Siliconix
Numer części SMPZ3921B
Pobierz  SMPZ3921B Pobierz
Rozmiar pliku   98.73 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes

SMPZ3921B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
SMPZ3921B Datasheet PDF - Vishay Siliconix

Numer części SMPZ3921B
Pobierz  SMPZ3921B Click to download

Rozmiar pliku   98.73 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes

SMPZ3921B Arkusz danych (HTML) - Vishay Siliconix


SMPZ3921B Szczegóły Produktu

• Very low profile - typical height of 1.0 mm
• Ideal for automated placement
• Low Zener impedance
• Low regulation factor
• Meets MSL level 1, per J-STD-020, LF maximum peak of 260 °C




Podobny numer części - SMPZ3921B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Bel Fuse Inc.
SMP BEL-SMP Datasheet
542Kb / 2P
SURFACE MOUNT POWER CROSS PROTECTION FUSE
logo
Isabellenhütte Heu...
SMP ISABELLENHUETTE-SMP Datasheet
1Mb / 4P
Precision resistors
logo
SOVICO corp.
SMP-02 SOVICO-SMP-02 Datasheet
720Kb / 1P
MIC JACK PLATE(2CCT)
logo
List of Unclassifed Man...
SMP-02V-B(N)C ETC2-SMP-02V-B(N)C Datasheet
133Kb / 5P
2.5mm pitch/Disconnectable Crimp style wire-to-wire connectors
SMP-02V-BC ETC2-SMP-02V-BC Datasheet
133Kb / 5P
2.5mm pitch/Disconnectable Crimp style wire-to-wire connectors
More results


Podobny opis - SMPZ3921B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SMZG3788 VISHAY-SMZG3788 Datasheet
97Kb / 4P
Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
20-Sep-07
SMAZ5919B VISHAY-SMAZ5919B Datasheet
107Kb / 5P
Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
20-Oct-08
SMBZ5919B VISHAY-SMBZ5919B Datasheet
110Kb / 5P
Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
20-Oct-08
SMZG3788 VISHAY-SMZG3788_08 Datasheet
99Kb / 4P
Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
22-Oct-08
SMZJ3800B-E3 VISHAY-SMZJ3800B-E3 Datasheet
107Kb / 4P
Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
25-May-12
SMZJ3807B-E3 VISHAY-SMZJ3807B-E3 Datasheet
106Kb / 4P
Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
25-May-12
SMAZ5941B-E3 VISHAY-SMAZ5941B-E3 Datasheet
94Kb / 5P
Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
25-May-12
SMAZ5945B-E3 VISHAY-SMAZ5945B-E3 Datasheet
96Kb / 5P
Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
12-Jan-15
SMAZ5919B VISHAY-SMAZ5919B_V01 Datasheet
108Kb / 5P
Surface Mount Power Voltage-Regulating Diodes
12-Mar-2019
More results




O Vishay Siliconix


Vishay Siliconix jest spółką zależną Vishay Intertechnology, globalnego producenta pasywnych komponentów elektronicznych.
Vishay Siliconix specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i marketingu mosfetów energetycznych, IGBT i innych półprzewodników mocy.
Firma została założona w 1962 roku i ma siedzibę w Santa Clara w Kalifornii.
Vishay Siliconix zapewnia rozwiązania energetyczne dla różnych zastosowań, w tym systemy energii odnawialnej, sprzęt przemysłowy, komputer i telekomunikacja oraz elektronika samochodowa.
Produkty firmy są przeznaczone do wysokiej wydajności, niskiej zużycia energii i wysokiej niezawodności i są wytwarzane w najnowocześniejszych obiektach przy użyciu zaawansowanych procesów produkcyjnych.
Koncentrując się na innowacjach i satysfakcji klientów, Vishay Siliconix jest zaangażowany w zapewnianie swoim klientom najlepszych rozwiązań do zarządzania energią w celu zaspokojenia ich potrzeb.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com