Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

M470L3224BTO Arkusz danych (PDF) - Samsung semiconductor

M470L3224BTO Datasheet PDF - Samsung semiconductor
Numer części M470L3224BTO
Pobierz  M470L3224BTO Pobierz
Rozmiar pliku   131.95 Kbytes
Page   14 Pages
Producent  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Strona internetowa  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor
Szczegółowy opis 256MB DDR SDRAM MODULE

M470L3224BTO Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
M470L3224BTO Datasheet PDF - Samsung semiconductor

Numer części M470L3224BTO
Pobierz  M470L3224BTO Click to download

Rozmiar pliku   131.95 Kbytes
Page   14 Pages
Producent  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Strona internetowa  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor
Szczegółowy opis 256MB DDR SDRAM MODULE

M470L3224BTO Arkusz danych (HTML) - Samsung semiconductor


M470L3224BTO Szczegóły Produktu

GENERAL DESCRIPTION
The Samsung M470L3224BT0 is 32M bit x 64 Double Data Rate SDRAM high density memory modules based on first gen of 256Mb DDR SDRAM respectively.
The Samsung M470L3224BT0 consists of eight CMOS 16M x 16 bit with 4banks Double Data Rate SDRAMs in 66pin TSOP-II(400mil) packages mounted on a 200pin glass-epoxy substrate. Four 0.1uF decoupling capacitors are mounted on the printed circuit board in parallel for each DDR SDRAM.

FEATURE
• Performance range
• Power supply : Vdd: 2.5V ± 0.2V, Vddq: 2.5V ± 0.2V
• Double-data-rate architecture; two data transfers per clock cycle
• Bidirectional data strobe(DQS)
• Differential clock inputs(CK and CK)
• DLL aligns DQ and DQS transition with CK transition
• Programmable Read latency 2, 2.5 (clock)
• Programmable Burst length (2, 4, 8)
• Programmable Burst type (sequential & interleave)
• Edge aligned data output, center aligned data input
• Auto & Self refresh, 7.8us refresh interval(8K/64ms refresh)
• Serial presence detect with EEPROM
• PCB :Height 1250 (mil), double sided component




Podobny numer części - M470L3224BTO

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Samsung semiconductor
M470L3224BT0 SAMSUNG-M470L3224BT0 Datasheet
137Kb / 14P
256MB DDR SDRAM MODULE
More results


Podobny opis - M470L3224BTO

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Samsung semiconductor
M368L3223DTL SAMSUNG-M368L3223DTL Datasheet
82Kb / 12P
256MB DDR SDRAM MODULE
DS_M368L3223DTL SAMSUNG-DS_M368L3223DTL Datasheet
82Kb / 12P
256MB DDR SDRAM MODULE
M470L3223DT0 SAMSUNG-M470L3223DT0 Datasheet
171Kb / 16P
256MB DDR SDRAM MODULE
M470L3224BT0 SAMSUNG-M470L3224BT0 Datasheet
137Kb / 14P
256MB DDR SDRAM MODULE
M470L3224DT0 SAMSUNG-M470L3224DT0 Datasheet
153Kb / 12P
256MB DDR SDRAM MODULE
logo
Hynix Semiconductor
HY5DU56422DT HYNIX-HY5DU56422DT Datasheet
236Kb / 29P
256Mb DDR SDRAM
logo
List of Unclassifed Man...
EM42AM1684RTA-75L ETC1-EM42AM1684RTA-75L Datasheet
288Kb / 24P
256Mb DDR SDRAM
logo
Hynix Semiconductor
H5DU2562GTR HYNIX-H5DU2562GTR Datasheet
381Kb / 28P
256Mb DDR SDRAM
HY5DU56822FLTP-D5 HYNIX-HY5DU56822FLTP-D5 Datasheet
708Kb / 28P
256Mb DDR SDRAM
HY5DU561622FLFP HYNIX-HY5DU561622FLFP Datasheet
332Kb / 27P
256Mb DDR SDRAM
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com