Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MPMT1002CWS Arkusz danych (PDF) - Vishay Siliconix

MPMT1002CWS Datasheet PDF - Vishay Siliconix
Numer części MPMT1002CWS
Pobierz  MPMT1002CWS Pobierz
Rozmiar pliku   105.23 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Molded, SOT-23 Thin Film Resistor, Surface Mount Divider Network

MPMT1002CWS Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
MPMT1002CWS Datasheet PDF - Vishay Siliconix

Numer części MPMT1002CWS
Pobierz  MPMT1002CWS Click to download

Rozmiar pliku   105.23 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Molded, SOT-23 Thin Film Resistor, Surface Mount Divider Network

MPMT1002CWS Arkusz danych (HTML) - Vishay Siliconix


MPMT1002CWS Szczegóły Produktu

• Excellent long term ratio stability
(ΔR ± 0.015 %, 2000 h, + 70 °C)
• Ratio tolerances to ± 0.01 %
• Low TCR tracking ± 2 ppm
• Standard JEDEC TO-236 package variation AB




Podobny numer części - MPMT1002CWS

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
MPMT1002CWS VISHAY-MPMT1002CWS Datasheet
290Kb / 3P
Molded, SOT-23 Resistor, Surface Mount Network
25-Jan-10
More results


Podobny opis - MPMT1002CWS

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
VRD330K470MTF VISHAY-VRD330K470MTF Datasheet
98Kb / 4P
Molded, SOT-23 Resistor/Capacitor Network
01-Jul-08
MPM VISHAY-MPM Datasheet
302Kb / 3P
Molded, SOT-23 Resistor Network
14-May-07
MPMA1002AT1 VISHAY-MPMA1002AT1 Datasheet
105Kb / 4P
Matched Pair, Molded, Automotive, Thin Film, SOT-23, Resistor
03-Dec-12
MPMT2001AT5 VISHAY-MPMT2001AT5 Datasheet
290Kb / 3P
Molded, SOT-23 Resistor, Surface Mount Network
25-Jan-10
ORNA2001AUF VISHAY-ORNA2001AUF Datasheet
96Kb / 3P
Molded, 50 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor, Surface Mount Network
02-Sep-11
DFN VISHAY-DFN Datasheet
110Kb / 3P
Dual Flat No Lead Molded Precision Thin Film Resistor Surface Mount Network
28-May-15
FP200 VISHAY-FP200_17 Datasheet
101Kb / 3P
Hermetic Flat Pack Thin Film Resistor, Surface Mount Network
16-Mar-17
MPMA VISHAY-MPMA Datasheet
103Kb / 4P
Matched Pair, Molded, Automotive, Thin Film, SOT-23, Resistor, Surface Mount Network, AEC-Q200 Qualified
03-Nov-15
100267 VISHAY-100267 Datasheet
70Kb / 3P
Decade Divider, Single In-Line, Thin Film Divider, Through Hole Resistor Network
15-Sep-2021
CC7 VISHAY-CC7 Datasheet
67Kb / 3P
Thin Film Resistor Divider Network on Alumina, User Trimmable
18-Apr-13
More results




O Vishay Siliconix


Vishay Siliconix jest spółką zależną Vishay Intertechnology, globalnego producenta pasywnych komponentów elektronicznych.
Vishay Siliconix specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i marketingu mosfetów energetycznych, IGBT i innych półprzewodników mocy.
Firma została założona w 1962 roku i ma siedzibę w Santa Clara w Kalifornii.
Vishay Siliconix zapewnia rozwiązania energetyczne dla różnych zastosowań, w tym systemy energii odnawialnej, sprzęt przemysłowy, komputer i telekomunikacja oraz elektronika samochodowa.
Produkty firmy są przeznaczone do wysokiej wydajności, niskiej zużycia energii i wysokiej niezawodności i są wytwarzane w najnowocześniejszych obiektach przy użyciu zaawansowanych procesów produkcyjnych.
Koncentrując się na innowacjach i satysfakcji klientów, Vishay Siliconix jest zaangażowany w zapewnianie swoim klientom najlepszych rozwiązań do zarządzania energią w celu zaspokojenia ich potrzeb.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com